Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SA39-12SRWA Datasheet(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

No. de pieza SA39-12SRWA
Descripción Electrónicos  9.9 MM (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Página de inicio  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA39-12SRWA Datasheet(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  SA39-12SRWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA39-12SRWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA39-12SRWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA39-12SRWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation SA39-12SRWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SPEC NO: CDA0848
REV NO: V.1
DATE: NOV/18/2001
PAGE: 4 OF 5
APPROVED:J.LU
CHECKED:
DRAWN: S.H.CHEN
Green
Yellow


Número de pieza similar - SA39-12SRWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
SA39-12SRWA KINGBRIGHT-SA39-12SRWA Datasheet
182Kb / 4P
   9.9mm (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

Descripción similar - SA39-12SRWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Everlight Electronics C...
ELS-431SURWA EVERLIGHT-ELS-431SURWA Datasheet
149Kb / 5P
   0.39inch Single Digit Displays
logo
Kingbright Corporation
SA05-11 KINGBRIGHT-SA05-11 Datasheet
481Kb / 5P
   12.7 MM SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
SA39-12YWA KINGBRIGHT-SA39-12YWA Datasheet
140Kb / 4P
   9.9mm (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA39-12SRWA KINGBRIGHT-SA39-12SRWA Datasheet
182Kb / 4P
   9.9mm (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA39-12EWA KINGBRIGHT-SA39-12EWA Datasheet
140Kb / 4P
   9.9mm (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA39-11PBWA-A KINGBRIGHT-SA39-11PBWA-A Datasheet
186Kb / 4P
   9.9mm (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC39-11PBWA-A KINGBRIGHT-SC39-11PBWA-A Datasheet
204Kb / 4P
   9.9mm (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC39-11GWA KINGBRIGHT-SC39-11GWA Datasheet
183Kb / 4P
   9.9mm (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC39-12YWA KINGBRIGHT-SC39-12YWA Datasheet
184Kb / 4P
   9.9mm (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC39-12EWA KINGBRIGHT-SC39-12EWA Datasheet
184Kb / 4P
   9.9mm (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com