Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KWDNLS31.RA Datasheet(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza KWDNLS31.RA
Descripción Electrónicos  Backlighting
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWDNLS31.RA Datasheet(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button KWDNLS31.RA Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KWDNLS31.RA Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWDNLS31.RA Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWDNLS31.RA Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KWDNLS31.RA Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KWDNLS31.RA Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KWDNLS31.RA Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KWDNLS31.RA Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH KWDNLS31.RA Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
2017-02-27
10
Version 1.0
KW DNLS31.RA
Forward Current 5) page 23 , 6) page 23
Durchlassstrom 5) Seite 23 , 6) Seite 23
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Flux 5) page 23 , 6) page 23
Relativer Lichtstrom 5) Seite 23 , 6) Seite 23
ΦVV(80 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 5) page 23
Farbortverschiebung 5) Seite 23
ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C
KW DNLS31.RA
2,3 2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
VF [V]
2
20
40
60
80
100
IF [mA]
KW DNLS31.RA
2
20
40
60
80
10
0
IF [mA]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Φ
V
Φ
V(80mA)
KW DNLS31.RA
2
20
40
60
80
10
0
IF [mA]
-0,03
-0,02
-0,01
0,00
0,01
0,02
0,03
∆Cx
∆Cy
:
Cx
:
Cy


Número de pieza similar - KWDNLS31.RA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
M-System Co.,Ltd.
KWDNY MSYSTEM-KWDNY Datasheet
103Kb / 3P
   Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
KWDNY-11A-B MSYSTEM-KWDNY-11A-B Datasheet
103Kb / 3P
   Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
KWDNY-11A-B/Q MSYSTEM-KWDNY-11A-B/Q Datasheet
103Kb / 3P
   Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
KWDNY-11A-C MSYSTEM-KWDNY-11A-C Datasheet
103Kb / 3P
   Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
KWDNY-11A-C/Q MSYSTEM-KWDNY-11A-C/Q Datasheet
103Kb / 3P
   Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
More results

Descripción similar - KWDNLS31.RA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LTW5SM OSRAM-LTW5SM Datasheet
633Kb / 21P
   Backlighting
LBE6SG OSRAM-LBE6SG Datasheet
604Kb / 21P
   Backlighting
LWQ38G OSRAM-LWQ38G Datasheet
562Kb / 22P
   Backlighting
LOE67F OSRAM-LOE67F Datasheet
445Kb / 20P
   Backlighting
LOM670 OSRAM-LOM670 Datasheet
479Kb / 19P
   Backlighting
LWY1SG OSRAM-LWY1SG_14 Datasheet
551Kb / 22P
   Backlighting
LAT67D OSRAM-LAT67D Datasheet
757Kb / 20P
   Backlighting
LBQH9G OSRAM-LBQH9G Datasheet
741Kb / 21P
   Backlighting
LTPWSG OSRAM-LTPWSG Datasheet
759Kb / 22P
   Backlighting
LBE63C OSRAM-LBE63C_16 Datasheet
1Mb / 22P
   Backlighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com