Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


NTGS3441T1 Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - ON Semiconductor

No. de Pieza. NTGS3441T1
Descripción  Power MOSFET 1 Amp, 20 Volts
Descarga  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo 

   
 5 page
background image
NTGS3441T1
http://onsemi.com
5
0.01
1.00
0.10
10.00
20
16
12
8
4
0
100.00
Figure 11. Single Pulse Power
TIME (sec)
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1E−04
1E+00
0.01
1E+01
1E−01
1E−02
SQUARE WAVE PULSE DURATION (sec)
0.1
1
1E−03
Figure 12. Normalized Thermal Transient Impedance, Junction−to−Ambient
Duty Cycle = 0.5
1E+02
1E+03
0.2
Single Pulse
0.1
0.05
0.02
0.01




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
NTMS5P02R2Power MOSFET -5.4 Amps -20 Volts 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
NTGS3446Power MOSFET 5.1 Amps 20 Volts N−Channel TSOP−6 1 2 3 4 ON Semiconductor
LBSS84LT1Power MOSFET 130m Amps 50 Volts P-Channel SOT -23 1 2 3 4 Leshan Radio Company
MMFT107T1Power MOSFET 250 mA 200 Volts 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
NTD15N06Power MOSFET 15 Amps 60 Volts 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
MMDFS3P303Power MOSFET 3 Amps 30 Volts 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
MMDF3N04HDDUAL TMOS POWER MOSFET 3.4 AMPERES 40 VOLTS 1 2 3 4 5 MoreMotorola, Inc
MMSF3P02HDSINGLE TMOS POWER MOSFET 3.0 AMPERES 20 VOLTS 1 2 3 4 5 MoreMotorola, Inc
NTQD6866R2Power MOSFET 6.9 Amps 20 Volts 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
NTP45N06Power MOSFET 45 Amps 60 Volts 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl