Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


STE250NS10 Datasheet(Hoja de datos) 6 Page - STMicroelectronics

No. de Pieza. STE250NS10
Descripción  N-CHANNEL 100V - 0.0045 W - 220A ISOTOP STripFET POWER MOSFET
Descarga  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo 

   
 6 page
background image
STE250NS10
6/8
Fig. 1: Unclamped Inductive Load Test Circuit
Fig. 1: Unclamped Inductive Load Test Circuit
Fig. 2: Unclamped Inductive Waveform
Fig. 3: Switching Times Test Circuits For Resistive
Load
Fig. 4: Gate Charge test Circuit
Fig. 5: Test Circuit For Inductive Load Switching
And Diode Recovery Times




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
STE180NE10N-CHANNEL 100V - 4.5 mohm - 180A ISOTOP STripFET] POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STN2NE10LN-CHANNEL 100V - 0.33ohm - 2A SOT-223 STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP60NF10N-CHANNEL 100V - 0.019ohm - 80A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STB120NF10N-CHANNEL 100V - 0.009 W - 120A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP135N10N-CHANNEL 100V - 0.007 ohm - 135A DPAK/TO-220 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP40NF10LN-CHANNEL 100V - 0.028ohm - 40A TO-220 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STB40NF10LN-CHANNEL 100V - 0.028ohm - 40A D2PAK LOW GATE CHARGE STripFET™ POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STE180N10N - CHANNEL 100V - 5.5 mohm - 180A - ISOTOP POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
HUF76633P338A 100V 0.036 Ohm N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
HUFA76645P375A 100V 0.015 Ohm N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl