Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

7450ES Datasheet(PDF) 1 Page - ebm-papst

No. de pieza 7450ES
Descripción Electrónicos  AC axial compact fan
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EBMPAPST [ebm-papst]
Página de inicio  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

7450ES Datasheet(HTML) 1 Page - ebm-papst

  7450ES_16 Datasheet HTML 1Page - ebm-papst 7450ES_16 Datasheet HTML 2Page - ebm-papst 7450ES_16 Datasheet HTML 3Page - ebm-papst 7450ES_16 Datasheet HTML 4Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
AC axial compact fan
7450 ES
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Str. 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 (0) 7724 81-0
Fax +49 (0) 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com
Nominal data
Type
7450 ES
Phase
1~
Nominal voltage
VAC
230
Frequency
Hz
50
Speed (rpm)
min-1
2700
Power consumption
W
47.0
Min. ambient temperature
°C
-25
Max. ambient temperature
°C
60
Air flow
m3/h
380
Sound power level
B
6.8
Sound pressure level
dB(A)
60
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change
ENU (Web) · Approved 2016-06-22 · Page 1 / 4
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com ·
www.ebmpapst.com


Número de pieza similar - 7450ES_16

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ebm-papst
7450ES EBMPAPST-7450ES Datasheet
290Kb / 4P
   AC axial compact fan
More results

Descripción similar - 7450ES_16

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ebm-papst
AC6100NM EBMPAPST-AC6100NM_11 Datasheet
100Kb / 3P
   AC axial compact fan
5606S EBMPAPST-5606S Datasheet
287Kb / 4P
   AC axial compact fan
5900 EBMPAPST-5900 Datasheet
293Kb / 4P
   AC axial compact fan
4606N EBMPAPST-4606N Datasheet
296Kb / 4P
   AC axial compact fan
5958 EBMPAPST-5958 Datasheet
293Kb / 4P
   AC axial compact fan
7806ES EBMPAPST-7806ES Datasheet
293Kb / 4P
   AC axial compact fan
8800TV EBMPAPST-8800TV Datasheet
220Kb / 3P
   AC axial compact fan
W4S200HK0401 EBMPAPST-W4S200HK0401 Datasheet
183Kb / 5P
   AC axial compact fan
4550N EBMPAPST-4550N Datasheet
296Kb / 4P
   AC axial compact fan
4650N EBMPAPST-4650N Datasheet
296Kb / 4P
   AC axial compact fan
4580Z EBMPAPST-4580Z Datasheet
285Kb / 4P
   AC axial compact fan
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com