Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KSDMLQ31.23 Datasheet(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza KSDMLQ31.23
Descripción Electrónicos  SYNIOS P2720
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KSDMLQ31.23 Datasheet(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button KSDMLQ31.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
2016-08-16
10
Version 1.1
KS DMLQ31.23
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle
KS DMLQ31.23
0
20
40
60
80
100
120
T [°C]
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
IF [A]
: Ts
10-6
10-5
10-4
10-3
0,01
0,1
1
10
Pulse time [s]
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
IF [A]
TS = 0°C ... 125°C
KS DMLQ31.23
: D = 1.0
: D = 0.5
: D = 0.2
: D = 0.1
: D = 0.05
: D = 0.02
: D = 0.01
: D = 0.005


Número de pieza similar - KSDMLQ31.23

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23_18 Datasheet
732Kb / 23P
   SYNIOS P2720
More results

Descripción similar - KSDMLQ31.23

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
KYDMLN31.23 OSRAM-KYDMLN31.23 Datasheet
666Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KYDMLS31.FY OSRAM-KYDMLS31.FY Datasheet
745Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KYDMLQ31.23 OSRAM-KYDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KYDMLN31.FY OSRAM-KYDMLN31.FY Datasheet
704Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KSDMLN31.23 OSRAM-KSDMLN31.23 Datasheet
667Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KWDMLS31.SG OSRAM-KWDMLS31.SG Datasheet
791Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KYDMLS31.23 OSRAM-KYDMLS31.23 Datasheet
703Kb / 22P
   SYNIOS P2720
SFH4775S OSRAM-SFH4775S Datasheet
503Kb / 13P
   IR SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23_18 Datasheet
732Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KSDMLS31.23 OSRAM-KSDMLS31.23 Datasheet
695Kb / 22P
   SYNIOS P2720
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com