Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP3036SFV-7 Datasheet(Hoja de datos) 6 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP3036SFV-7
Descripción  30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Descarga  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 6 page
background image
DMP3036SFV
Document number: DS39695 Rev. 3 - 2
6 of 7
www.diodes.com
December 2017
© Diodes Incorporated
DMP3036SFV
Package Outline Dimensions
Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version.
PowerDI3333-8 (Type UX)
Suggested Pad Layout
Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version.
PowerDI3333-8 (Type UX)
D
E
E1
D1
A
c
L
L
E2b
b
e
k
D2
E2
A1
E2a
X3
Y3
X
Y
C
Y1
Y2
X1
X2
1
8
Y4
PowerDI3333-8
(Type UX)
Dim
Min
Max
Typ
A
0.75
0.85
0.80
A1
0.00
0.05
--
b
0.25
0.40
0.32
c
0.10
0.25
0.15
D
3.20
3.40
3.30
D1
2.95
3.15
3.05
D2
2.30
2.70
2.50
E
3.20
3.40
3.30
E1
2.95
3.15
3.05
E2
1.60
2.00
1.80
E2a
0.95
1.35
1.15
E2b
0.10
0.30
0.20
e
0.65 BSC
k
0.50
0.90
0.70
L
0.30
0.50
0.40
θ
12°
10°
All Dimensions in mm
Dimensions
Value (in mm)
C
0.650
X
0.420
X1
0.420
X2
0.230
X3
2.370
Y
0.700
Y1
1.850
Y2
2.250
Y3
3.700
Y4
0.540




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl