Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ML341H Datasheet(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

No. de pieza ML341H
Descripción Electrónicos  peak wavelength 870nm
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Página de inicio  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

ML341H Datasheet(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  ML341H Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. ML341H Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. ML341H Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
(Ta=25℃)
*1.
*2.
氷結、結露の無き事。
No icebound or dew
*3.
(Ta=25℃)
*4.
mW/sr
Item
VR=3V
Min.
Storage temp.
*2
Operating temp.
*2
半 田 付 け 温 度
Tsol.
260
Tstg.
-30∼+100
μA
IF=20mA
ス ペ ク ト ル 半 値 幅
⊿λ
IF=20mA
*4
Optical Power
3.2
nm
IF=20mA
870
Radiant Intensity
ピ ー ク 発 光 波 長
λP
mW
1.55
φe
PO
IF=20mA
1.4
10
Max.
Conditions
φ3mm 砲弾型
φ3mm vertical lensed
高出力 放射束 9.7mW (IF=20mA)
High Power : Radiant Flux 9.7mW ( IF=20mA )
nm
指向性 ±14deg
Half angle ±14deg
ピーク発光波長 870nm
deg.
9.7
mW
50
指 向 性 半 値 角
⊿θ
tw=100μsec. T=10msec.
20
At KODENSHI's Tester
Ie
IF=20mA
Topr.
Symbol
Typ.
-30∼+85
Optical switches, Interrupter, Signal transmission
Unit
Forward Voltage
Reverse Current
Soldering temp.
*3
光電スイッチ、インタラプタ、信号送信用
IR
リード根元より2mm以上離れたところで、5秒まで
V
赤外発光ダイオード(GaAlAs) INFRARED EMITTING DIODE (GaAlAs)
ML341H
4
V
80
mA
A
1
IFP
Power Dissipation
PD
mW
150
DC Forward Current
IF
Peak Wavelength 870nm
鉛フリー対応
Pb Free
パルス順 電流
*1
Pulse Forward Current
Since 3sec at location minimum 1.6mm away from the package root.
本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.
M341Hは、透明エポキシ樹脂でモールドされたφ3mm 砲弾型 GaAlAs高出力赤外発光ダイオード
です。
The ML341H is a GaAlAs High Power IR LED mounted in a clear plastic package, with φ3mm vertical
lensed package.
Radiant Flux
Peak Wavelength
Spectral Bandwidth 50%
Half Angle
Unit
Item
Symbol
Rating
Reverse Voltage
VR
VF
IF=20mA
1.6
±14
弊社検査機の出力値


Número de pieza similar - ML341H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML3411 MITSUBISHI-ML3411 Datasheet
229Kb / 7P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
More results

Descripción similar - ML341H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Marktech Corporate
MTE8760NJ2 MARKTECH-MTE8760NJ2 Datasheet
832Kb / 3P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760N5 MARKTECH-MTE8760N5 Datasheet
582Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760P MARKTECH-MTE8760P Datasheet
532Kb / 2P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE2087N MARKTECH-MTE2087N Datasheet
744Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760MT MARKTECH-MTE8760MT Datasheet
775Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760C MARKTECH-MTE8760C Datasheet
528Kb / 3P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE2087NJ2 MARKTECH-MTE2087NJ2 Datasheet
715Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE2087NN MARKTECH-MTE2087NN Datasheet
719Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760MC MARKTECH-MTE8760MC Datasheet
839Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
TDN1111C-TR STANLEY-TDN1111C-TR Datasheet
650Kb / 23P
   Infrared emitting LED (Wavelength : 870nm)
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com