Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ML341H Datasheet(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

No. de pieza ML341H
Descripción Electrónicos  peak wavelength 870nm
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Página de inicio  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

ML341H Datasheet(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  ML341H Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. ML341H Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. ML341H Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.
発光スペクトル
Spectrum
指向特性
Directivity
ML341H
赤外発光ダイオード(GaAlAs) INFRARED EMITTING DIODE (GaAlAs)
順電圧 / 順電流 特性 VF / IF
Forward Voltage v.s. Forward Current
順電流 / 放射束 特性 IF / φe
Forward Current v.s. Radiant Flux
周囲温度 / 発光出力 特性 Ta / Po
Temperture v.s. Optical Power
周囲温度 / 順電圧 特性 Ta / VF
Temperture v.s. Forward Voltage
100
100
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
20
40
60
80
100
50
50
(deg.)
0
20
40
60
80
100
120
700
750
800
850
900
950
1000
0.1
1
10
100
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
順電流 I
F
Forward Current
波長 λ
Wave Length
順電圧 V
F
Forward Voltage
相対強度
Relative Intencity
(mA)
(V)
(mW)
(mA)
(nm)
(%)
(%)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
-40
-20
0
20
40
60
80
100
周囲温度 Ta
Temperture
(℃)
0
20
40
60
80
100
120
-40
-20
0
20
40
60
80
100
周囲温度 Ta
Temperture
(℃)
(V)
(%)
IF=20mA
IF=20mA
Ta=25℃
Ta=25℃
Ta=25℃
Ta=25℃


Número de pieza similar - ML341H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML3411 MITSUBISHI-ML3411 Datasheet
229Kb / 7P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
More results

Descripción similar - ML341H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Marktech Corporate
MTE8760NJ2 MARKTECH-MTE8760NJ2 Datasheet
832Kb / 3P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760N5 MARKTECH-MTE8760N5 Datasheet
582Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760P MARKTECH-MTE8760P Datasheet
532Kb / 2P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE2087N MARKTECH-MTE2087N Datasheet
744Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760MT MARKTECH-MTE8760MT Datasheet
775Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760C MARKTECH-MTE8760C Datasheet
528Kb / 3P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE2087NJ2 MARKTECH-MTE2087NJ2 Datasheet
715Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE2087NN MARKTECH-MTE2087NN Datasheet
719Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
MTE8760MC MARKTECH-MTE8760MC Datasheet
839Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 870nm
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
TDN1111C-TR STANLEY-TDN1111C-TR Datasheet
650Kb / 23P
   Infrared emitting LED (Wavelength : 870nm)
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com