Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KBLA-1 Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza KBLA-1
Descripción Electrónicos  OSRAM OSTAR Stage
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KBLA-1 Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button KBLA-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
Version 1.1
LE RTDUW S2WN
2018-01-03
7
Relative spektrale Emission pro Chip
2) Seite 25
Relative Spectral Emission per Chip
2) page 25
V(
λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φ
rel = f (λ), TJ = 25 °C, IF = 1000 mA
LE RTDUW S2WN
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Φrel
: Vλ
: red
: true green
: deep blue
: ultra white


Número de pieza similar - KBLA-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
KBLA-1 OSRAM-KBLA-1 Datasheet
1Mb / 25P
   Architectural lighting
KBLA-1 OSRAM-KBLA-1 Datasheet
2Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
More results

Descripción similar - KBLA-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LERTDUWS2W OSRAM-LERTDUWS2W Datasheet
983Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDCYS2WN OSRAM-LERTDCYS2WN_18 Datasheet
2Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDUWS2WP OSRAM-LERTDUWS2WP Datasheet
1Mb / 24P
   OSRAM OSTAR Stage
LEACWUWVS2W OSRAM-LEACWUWVS2W Datasheet
1Mb / 23P
   OSRAM OSTAR Medical
SFH4761 OSRAM-SFH4761 Datasheet
220Kb / 10P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
KRCSLNM1.23 OSRAM-KRCSLNM1.23 Datasheet
762Kb / 24P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
SFH4730 OSRAM-SFH4730_12 Datasheet
181Kb / 8P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LEBAQ6WM OSRAM-LEBAQ6WM Datasheet
714Kb / 18P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com