Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

4U2V-34 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza 4U2V-34
Descripción Electrónicos  OSRAM OSTAR Stage
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

4U2V-34 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  4U2V-34 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH 4U2V-34 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH 4U2V-34 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH 4U2V-34 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH 4U2V-34 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH 4U2V-34 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH 4U2V-34 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH 4U2V-34 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH 4U2V-34 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2017-06-26
2
Version 2.1 (not for new design)
LE RTDUW S2W
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE RTDUW
S2W-...-KBLB-34 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -KB; LA oder -LB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-JA-34-... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellentruppen -3 bis -4
enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-...-LBMA-CQ bedeutet, dass auf einem Gurt nur die Farbortgruppe CQ enthalten ist (siehe
Seite 5 für nähere Information).
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE RTDUW
S2W-...-KBLB-34 means that only one group -KB; -LA or -LB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LE RTDUW S2W-JA-34-... means that only one wavelength group -3 or -4 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped in any one reel . E.g. LE RTDUW S2W-...-LBMA-CQ means that only chromaticity coordinate group -CQ
will be shippable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtfluss
2) Seite 23
Luminous Flux
2) page 23
I
F = 700 mA
Φ
V (lm)
Lichtfluss
2) Seite 23
Luminous Flux
2) page 23
I
F = 700 mA
Φ
E (mW)
LE RTDUW S2W
JAKB-1
KBLB-34
4U2V-34
LBMA-CQ
red
true green
deep blue
ultra white
45
...
112
90
...
180
140 ...
224
630 ...
900
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LE RTDUW S2W
Q65111A0884


Descripción similar - 4U2V-34

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LERTDCYS2WN OSRAM-LERTDCYS2WN_18 Datasheet
2Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDUWS2WP OSRAM-LERTDUWS2WP Datasheet
1Mb / 24P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDUWS2WN OSRAM-LERTDUWS2WN_18 Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
LEACWUWVS2W OSRAM-LEACWUWVS2W Datasheet
1Mb / 23P
   OSRAM OSTAR Medical
SFH4761 OSRAM-SFH4761 Datasheet
220Kb / 10P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
KRCSLNM1.23 OSRAM-KRCSLNM1.23 Datasheet
762Kb / 24P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
SFH4730 OSRAM-SFH4730_12 Datasheet
181Kb / 8P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LEBAQ6WM OSRAM-LEBAQ6WM Datasheet
714Kb / 18P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com