Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI1021R Datasheet(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI1021R
Descripción Electrónicos  P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1021R Datasheet(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  SI1021R Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72603
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
19
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SC-75A: 3-Lead
0.014
(0.356)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.264
(0.660)
0.054
(1.372)
Return to Index
Return to Index


Número de pieza similar - SI1021R

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI1021R VISHAY-SI1021R Datasheet
54Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 01-Jul-02
SI1021R VISHAY-SI1021R Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R VISHAY-SI1021R Datasheet
156Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1021R-T1-E3 VISHAY-SI1021R-T1-E3 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R-T1-GE3 VISHAY-SI1021R-T1-GE3 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
More results

Descripción similar - SI1021R

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI6459BDQ VISHAY-SI6459BDQ Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Nov-03
logo
Bruckewell Technology L...
MSD30P06 BWTECH-MSD30P06 Datasheet
544Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM90P06-20B ANALOGPOWER-AM90P06-20B Datasheet
367Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM30P06-40D ANALOGPOWER-AM30P06-40D Datasheet
350Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
TP0610K VISHAY-TP0610K_06 Datasheet
199Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
SI3459DV VISHAY-SI3459DV Datasheet
62Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Nov-99
SI6459DQ VISHAY-SI6459DQ Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 29-Nov-99
logo
Analog Power
AM7461P ANALOGPOWER-AM7461P Datasheet
182Kb / 3P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7463P ANALOGPOWER-AM7463P Datasheet
357Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7461DP VISHAY-SI7461DP_05 Datasheet
202Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
logo
Analog Power
AM90P06-08P ANALOGPOWER-AM90P06-08P Datasheet
345Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com