Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


LMZM23601_18 Datasheet(Hoja de datos) 11 Page - TI store

No. de Pieza. LMZM23601_18
Descripción  36-V, 1-A Step-Down DC/DC Power Module in 3.8-mm x 3-mm Package
Descarga  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  TI1 [TI store]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo 

 11 page
background image
Output Current (A)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
D014
VIN = 6.5 V PFM
VIN = 6.5 V FPWM
VIN = 12 V PFM
VIN = 12 V FPWM
VIN = 24 V PFM
VIN = 24 V FPWM
VIN = 36 V PFM
VIN = 36 V FPWM
Output Current (A)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
D016
VIN = 5 V PFM
VIN = 5 V FPWM
VIN = 12 V PFM
VIN = 12 V FPWM
VIN = 24 V PFM
VIN = 24 V FPWM
VIN = 36 V PFM
VIN = 36 V FPWM
Output Current (A)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
D020
VIN = 18 V PFM
VIN = 18 V FPWM
VIN = 22 V PFM
VIN = 22 V FPWM
VIN = 24 V PFM
VIN = 24 V FPWM
VIN = 36 V PFM
VIN = 36 V FPWM
Output Current (A)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
D018
VIN = 15 V PFM
VIN = 15 V FPWM
VIN = 18 V PFM
VIN = 18 V FPWM
VIN = 24 V PFM
VIN = 24 V FPWM
VIN = 36 V PFM
VIN = 36 V FPWM
Frequency (MHz)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
0
10
20
30
40
50
D044
CISPR11 Class A Limit
CISPR11 Class B Limit
Evaluation Board
Board Area (cm2)
5
10
15
20
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75
D032
2-Layer
4-Layer
11
LMZM23601
www.ti.com
SNVSAQ4A – DECEMBER 2017 – REVISED APRIL 2018
Product Folder Links: LMZM23601
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
VIN = 24 V, TA = 25°C (unless otherwise noted). Refer to default evaluation board layout and bill of materials.
VIN = 24 V
IOUT = 1 A
VOUT = 5 V
Default EVM BOM with GND Plane as Top Layer
Figure 7. Radiated EMI
Figure 8. Package Thermal Resistance vs Board
Copper Area, No Air Flow
VOUT = 15 V
Figure 9. Power Dissipation
VOUT = 12 V
Figure 10. Power Dissipation
VOUT = 5 V
Figure 11. Power Dissipation
VOUT = 3.3 V
Figure 12. Power Dissipation




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl