Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KRCSLNM1.23 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza KRCSLNM1.23
Descripción Electrónicos  OSRAM OSTAR Projection Compact
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KRCSLNM1.23 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2018-02-08
2
Version 1.2
KR CSLNM1.23
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 23
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 1000 mA
ΦV [lm]
KR CSLNM1.23-8K8L-24
100 ... 180
Q65112A4136
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KR CSLNM1.23-8K8L-24 means
that only one group 5L, 6L, 7L, 8K, 8L will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. KR CSLNM1.23-8K8L-24 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. KR
CSLNM1.23-8K8L-24 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KR CSLNM1.23-8K8L-24 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5L, 6L, 7L, 8K, 8L enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. KR CSLNM1.23-8K8L-24 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5). KR CSLNM1.23-8K8L-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.


Número de pieza similar - KRCSLNM1.23

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
599Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
665Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
401Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101M KEC-KRC101M Datasheet
599Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101S KEC-KRC101S Datasheet
665Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results

Descripción similar - KRCSLNM1.23

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LEAQ8WP OSRAM-LEAQ8WP Datasheet
811Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ9WM OSRAM-LEAQ9WM Datasheet
734Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LEBAQ6WM OSRAM-LEBAQ6WM Datasheet
714Kb / 18P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ9WN OSRAM-LETQ9WN Datasheet
739Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ9WN OSRAM-LEAQ9WN_17 Datasheet
722Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LERQ8WP OSRAM-LERQ8WP Datasheet
860Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ8WP OSRAM-LETQ8WP Datasheet
839Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGP3W OSRAM-LECGP3W Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com