Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LB-T66G Datasheet(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LB-T66G
Descripción Electrónicos  black PLCC-2 package, colorless resin
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-T66G Datasheet(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-T66G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-T66G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-T66G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-T66G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-T66G Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-T66G Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-T66G Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-T66G Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LB-T66G Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
2015-04-30
10
Version 2.2
LB T66G
Relative Forward Voltage 6) page 22
Relative Vorwärtsspannung 6) Seite 22
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 20 mA
Relative Luminous Intensity 6) page 22
Relative Lichtstärke 6) Seite 22
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20 mA
LBT66G
-40
-20
0
20
40
60
80
Tj [°C]
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
VF [V]
LB T66G
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Iv
Iv(25°C)
: blue


Número de pieza similar - LB-T66G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LB-T64G OSRAM-LB-T64G Datasheet
714Kb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LB-T673 OSRAM-LB-T673 Datasheet
636Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LB-T676 OSRAM-LB-T676 Datasheet
391Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T67C OSRAM-LB-T67C Datasheet
589Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LB-T68C OSRAM-LB-T68C Datasheet
444Kb / 16P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
More results

Descripción similar - LB-T66G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LB-T64G OSRAM-LB-T64G Datasheet
714Kb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LR-T66F OSRAM-LR-T66F Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LY-T64F OSRAM-LY-T64F Datasheet
2Mb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LO-T66F OSRAM-LO-T66F Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LT-T66G OSRAM-LT-T66G Datasheet
1Mb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LRT6MF OSRAM-LRT6MF Datasheet
599Kb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LTTVMG OSRAM-LTTVMG Datasheet
605Kb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LR-T6MF OSRAM-LR-T6MF Datasheet
599Kb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LO-T64F OSRAM-LO-T64F Datasheet
2Mb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LY-T6MF OSRAM-LY-T6MF Datasheet
595Kb / 21P
   black PLCC-2 package, colorless resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com