Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
54082702200 Datasheet(PDF) 2 Page - Sumida Corporation |
|
54082702200 Datasheet(HTML) 2 Page - Sumida Corporation |
2 / 8 page Technische Informationen Baugröße 0805 HR SMT Serie 54X8, 55X8 Technical Details Size 0805 HR SMT Series 54X8, 55X8 1) Standard-Toleranzen-engereToleranzenaufAnfrage Standardtolerances-tightertolerancesonrequest 2) Nennstrom(max)bis85°CUmgebungstemperatur maximumratedcurrentatambienttemperature85°C Symbol Symbol Kernmaterial/Core Material Keramik /Ceramic Ferrit/Ferrite Induktivität L 2,7...560nH 680...3900nH Inductance Toleranz - 2/5/10/20%1) 5/10/20%1) Tolerance MinimaleGüte Q min 20...50 20 MinimumQ-factor Eigenresonanzfrequenz f res,min >6000...600MHz 450...150MHz Selfresonancefrequency Max.Gleichstromwiderstand R DC,max 30...3200m Ω 500...3600m Ω Max.DCresistance Nennstrom(bez.auf85°C) I N 1000...100mA2) 250...95mA2) NominalCurrent(ref.To85°C) ZulässigerBetriebstemperaturbereich permissableoperatingtemperaturerange vergossen/ withcoating - -55...125°C unvergossen/ withoutcoating - -55...180°C(L>15nH) -115- |
Número de pieza similar - 54082702200 |
|
Descripción similar - 54082702200 |