Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


IRF1312S Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - International Rectifier

No. de Pieza. IRF1312S
Descripción  HEXFET Power MOSFET
Descarga  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo 

 
 5 page
background image
IRF1312/S/L
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T
= P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-V
DD
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
LIMITED BY PACKAGE




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
IRF7341HEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRLR2905HEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF7494HEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRL3303HEXFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRL2703SHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFIZ24GHEXFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRL3202HEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRL3716HEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF7328HEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl