Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LA-T776 Datasheet(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LA-T776
Descripción Electrónicos  white SMT package
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-T776 Datasheet(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-T776 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-T776 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-T776 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-T776 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-T776 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-T776 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-T776 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-T776 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-T776 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
LS T776, LA T776, LO T776, LY T776
2002-10-18
9
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 25 °C
LY
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 85 °C
LY
OHL00316
F
I
10
10
-5
-4
-3
10
10
-2 10-1 100
s
10
1
10
2
p
t
0.05
0.5
0.2
0.1
D
0.02
0.01
0.005
=
-2
10
-1
10
0
10
5
5
A
D
T
t
=
P
t
T
P
IF
OHL01432
F
I
10
10
-5
-4
-3
10
10
-2 10-1 100
s
10
1
10
2
p
t
0.05
0.5
0.2
0.1
D
0.02
0.01
0.005
=
D
T
t
=
P
t
T
P
IF
10
-1
10
-2
5
10
5
A
0


Número de pieza similar - LA-T776

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LA-T776 OSRAM-LA-T776 Datasheet
434Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
More results

Descripción similar - LA-T776

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LS-A676 OSRAM-LS-A676 Datasheet
194Kb / 14P
   white SMT package
LYM676-Q2T1-26 OSRAM-LYM676-Q2T1-26 Datasheet
506Kb / 20P
   white SMT package
LWY8SG-V1AA-3K6L OSRAM-LWY8SG-V1AA-3K6L Datasheet
556Kb / 22P
   white SMT package
LYM67K-J1L2-26 OSRAM-LYM67K-J1L2-26 Datasheet
503Kb / 20P
   white SMT package
LYG6SP-CBEB-36-3B5A OSRAM-LYG6SP-CBEB-36-3B5A Datasheet
619Kb / 21P
   white SMT package
LYY8SF-U1V2-36 OSRAM-LYY8SF-U1V2-36 Datasheet
496Kb / 21P
   white SMT package
LWY87C-S1T2-3K8L OSRAM-LWY87C-S1T2-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
   white SMT package
LSYA676 OSRAM-LSYA676 Datasheet
398Kb / 15P
   white SMT package
LSY-A676 OSRAM-LSY-A676 Datasheet
398Kb / 15P
   white SMT package
LYY876-Q2T1-26 OSRAM-LYY876-Q2T1-26 Datasheet
504Kb / 20P
   white SMT package
LW-A67C OSRAM-LW-A67C Datasheet
188Kb / 15P
   white SMT package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com