Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


LCW-CQAR.CC Datasheet(Hoja de datos) 4 Page - OSRAM GmbH

No. de Pieza. LCW-CQAR.CC
Descripción  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
Descarga  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo 

 
 4 page
background image
2015-12-17
4
Version 1.3
LCW CQAR.CC
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 700 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
120
°
Forward voltage
Durchlassspannung
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.80
3.05
3.25
V
V
V
Color rendering index
Farbwiedergabe Index
(2700 K - 4500 K)
(typ.)
(min.)
Ra
R
a
96
90
-
-
Real thermal resistance junction / solder point
3) page 25
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
3) Seite 25
(typ.)
(max.)
R
th JS real
Rth JS real
3.8
5
K/W
K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder point
3) page 25
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad
3) Seite 25
(with efficiency ηe = 31 %)
(typ.)
(max.)
Rth JS el
R
th JS el
2.6
3.5
K/W
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl