Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


LCW-JNSH.PC Datasheet(Hoja de datos) 8 Page - OSRAM GmbH

No. de Pieza. LCW-JNSH.PC
Descripción  white SMT package, colored diffused silicone resin
Descarga  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo 

 8 page
background image
2015-12-09
8
Version 2.2
LCW JNSH.PC
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 8) page 21
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 8) Seite 21
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 8) page 21
Abstrahlcharakteristik 8) Seite 21
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
400
450
500
550
600
650
700
750
λ [nm]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Ι rel
: Vλ
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
ϕ [°]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 Ιv rel




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl