Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


LCW-JNSH.PC Datasheet(Hoja de datos) 9 Page - OSRAM GmbH

No. de Pieza. LCW-JNSH.PC
Descripción  white SMT package, colored diffused silicone resin
Descarga  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo 

 9 page
background image
Version 2.2
LCW JNSH.PC
2015-12-09
9
Forward Current 8) page 21 , 9) page 21
Durchlassstrom 8) Seite 21 , 9) Seite 21
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 8) page 21 , 9) page 21
Relative Lichtstärke 8) Seite 21 , 9) Seite 21
IV/IV(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 8) page 21
Farbortverschiebung 8) Seite 21
ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C
LxW JNSH.PC
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
VF [V]
0
20
40
60
80
100
IF [mA]
LxW JNSH.PC
0
20
40
60
80
10
0
IF [mA]
0
1
2
3
4
Φ
V
Φ
V(20mA)
20
40
60
80
100
ΙF [mA]
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
∆Cx, ∆Cy
: Cx
: Cy




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl