Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CXG1190AEQ Datasheet(PDF) 2 Page - Sony Corporation

No. de pieza CXG1190AEQ
Descripción Electrónicos  GSM/ UMT DUAL MODE SWITCH
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SONY [Sony Corporation]
Página de inicio  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXG1190AEQ Datasheet(HTML) 2 Page - Sony Corporation

  CXG1190AEQ Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXG1190AEQ Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXG1190AEQ Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXG1190AEQ Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXG1190AEQ Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXG1190AEQ Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXG1190AEQ Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXG1190AEQ Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXG1190AEQ Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
CXG1190AEQ
- 2 -
絶対最大定格
(Ta = 25°C)
バイアス電圧
VDD
7V
コントロール電圧 (CTL-A/B/C)
Vctl
5
V
動作温度
Topr
–30∼+90
°C
保存温度
Tstg
–65∼+150
°C


Número de pieza similar - CXG1190AEQ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
CXG1190EQ ETC-CXG1190EQ Datasheet
47Kb / 2P
   GSM/UMTS Dual Mode Terminal Ultralow Loss Antenna Switch Module
More results

Descripción similar - CXG1190AEQ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sony Corporation
CXG1198AEQ SONY-CXG1198AEQ Datasheet
143Kb / 11P
   SP8T GSM/UMTS Dual Mode Antenna Switch
CXM3512EQ SONY-CXM3512EQ Datasheet
237Kb / 13P
   SP9T GSM/UMTS Dual Mode Antenna Switch
CXG1230EQ SONY-CXG1230EQ Datasheet
213Kb / 13P
   SP9T GSM/UMTS Dual Mode Antenna Switch
CXM3529XR SONY-CXM3529XR Datasheet
203Kb / 10P
   SP9T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode
CXM3542ER SONY-CXM3542ER Datasheet
210Kb / 14P
   3P9T Antenna Switch for GSM/CDMA Dual Mode Phones
CXM3539XR SONY-CXM3539XR Datasheet
253Kb / 12P
   SP8T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode Handsets
CXM3543AER SONY-CXM3543AER Datasheet
306Kb / 26P
   3P10T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode Phones
CXM3524ER SONY-CXM3524ER Datasheet
301Kb / 29P
   3P10T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode Phones
CXM3560XR SONY-CXM3560XR Datasheet
239Kb / 12P
   SP10T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode Handsets
logo
List of Unclassifed Man...
CXG1190EQ ETC-CXG1190EQ Datasheet
47Kb / 2P
   GSM/UMTS Dual Mode Terminal Ultralow Loss Antenna Switch Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com