Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SCB865600 Datasheet(PDF) 3 Page - celduc-relais

No. de pieza SCB865600
Descripción Electrónicos  Double Solid State Relay
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CELDUC [celduc-relais]
Página de inicio  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SCB865600 Datasheet(HTML) 3 Page - celduc-relais

  SCB865600 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SCB865600 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SCB865600 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
page 3 / 3 F/GB
S/BIP/SCB865600/E/06/07/1999
Précautions :
* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation
galvanique entre le réseau et la charge.
Cautions :
* Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation
between the load and the mains.
Entrées / Inputs
Section max de fil / Max. wire
:
12 AWG 2,5 mm2
Screwdriver type :
3,5 x0,5 mm
Couple de serrage /Screws torque
:
0,4 Nm
Fils d'entrée / Input wires
Sorties / Outputs
Vis / screws
:
M4
Couple de serrage / Screws torque
:
1,8 Nm
Tableau de sections de fil pour la gamme SC (Exemples) /
Wiring tabs for the outputs SC range (exemples)
I max
(A)
Fil / wire
(mm2)
AWG/
MCM
<20
25
2,5
4
12
10
L=22mm W=8,5mm
AMP : 0-0034160-0
L=27mm W=7mm
AMP : 0-0034853-0
L=20mm W=6mm
AMP : 0-0165012-1
L=31mm W=8mm
AMP : 0-0132269-1
32
50
6
10
10
8
L=27mm W=7mm
AMP : 0-0034853-0
L=23,7mm W=
11,9mm
AMP : 0-0032996-0
L=31mm W=8mm
AMP : 0-0132269-1
x
L
W
W
Caractéristiques mécaniques /Mechanical specifications
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celduc
®
®
®
®
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19


Número de pieza similar - SCB865600

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
celduc-relais
SCB865300 CELDUC-SCB865300 Datasheet
125Kb / 3P
   Double Solid State Relay
More results

Descripción similar - SCB865600

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
celduc-relais
SCB865300 CELDUC-SCB865300 Datasheet
125Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB942600 CELDUC-SCB942600 Datasheet
119Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB945300 CELDUC-SCB945300 Datasheet
251Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB345100 CELDUC-SCB345100 Datasheet
105Kb / 2P
   Double Solid State Relay
SCB565300 CELDUC-SCB565300 Datasheet
105Kb / 2P
   Double Solid State Relay
SCB942300 CELDUC-SCB942300 Datasheet
457Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SOB542460 CELDUC-SOB542460 Datasheet
437Kb / 2P
   Double Solid State Relay
SCB965600 CELDUC-SCB965600 Datasheet
124Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB665300 CELDUC-SCB665300 Datasheet
107Kb / 2P
   Double Solid State Relay
SCB962600 CELDUC-SCB962600 Datasheet
127Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB564310 CELDUC-SCB564310 Datasheet
83Kb / 2P
   Double Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com