Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SDI0501710 Datasheet(PDF) 3 Page - celduc-relais

No. de pieza SDI0501710
Descripción Electrónicos  RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CELDUC [celduc-relais]
Página de inicio  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SDI0501710 Datasheet(HTML) 3 Page - celduc-relais

  SDI0501710 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SDI0501710 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SDI0501710 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SDI0501710 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SDI0501710 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SDI0501710 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SDI0501710 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais SDI0501710 Datasheet HTML 8Page - celduc-relais SDI0501710 Datasheet HTML 9Page - celduc-relais Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
Proud to serve you
Informations données pour Tambiant=40°C et sujettes à modifications sans préavis.
celduc
®
r
e
l
a
i
s
celduc®
r
e
l
a
i
s
S/CON/SDI0501710/A/07/04/16
Page 3/11 F
ENTREE DE COMMANDE
CARACTERISTIQUE
REPERE
VALEUR
INFO.
Marquage
X4/3 & X4/4
Plage de tension de commande
Uc
72/96/110Vdc
Courant consommé
Ic
<6mA
Voir fig. 3
Courant inverse max
-Ic
<1µA
Tension de fermeture min
Uc_on_min
43.2V
Tension de relâchement min.
Uc_off_min
4Vdc
Tension de commande max.
Ucmax
137.5Vdc
Tension inverse max.
-Ucmax
137.5Vdc
Impédance d’entrée commande
Re
Limitation électronique du courant
Fig. 3
CARACTERISTIQUE DE L’ENTREE DE COMMANDE
CIRCUIT DE PUISSANCE


Número de pieza similar - SDI0501710

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
celduc-relais
SDI0501700 CELDUC-SDI0501700 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
More results

Descripción similar - SDI0501710

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
celduc-relais
SDI0501700 CELDUC-SDI0501700 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
XKLD31006 CELDUC-XKLD31006 Datasheet
414Kb / 5P
   RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
SCM0150100 CELDUC-SCM0150100 Datasheet
345Kb / 5P
   RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
SGRD01006 CELDUC-SGRD01006 Datasheet
473Kb / 7P
   RELAIS STATIQUE INVERSEUR MOTEUR DC
SCB945600 CELDUC-SCB945600 Datasheet
129Kb / 3P
   Relais Statique Double Double Solid State Relay
logo
List of Unclassifed Man...
SC948100 ETC1-SC948100 Datasheet
84Kb / 2P
   Relais statique monophase de puissance Power Solid State Relay
logo
celduc-relais
SO96386H CELDUC-SO96386H Datasheet
317Kb / 5P
   Relais statique monophasé de puissance Single phase Power Solid State Relay
04/07/2012
logo
ZETTLER Electronics
AZ696 ZETTLER-AZ696 Datasheet
981Kb / 4P
   Relais
logo
List of Unclassifed Man...
OW5691 ETC-OW5691 Datasheet
99Kb / 4P
   Relais miniature de puissance
OA5612 ETC-OA5612 Datasheet
432Kb / 6P
   Relais de SECURITE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com