Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PDA54-11EWA Datasheet(PDF) 3 Page - Kingbright Corporation

No. de pieza PDA54-11EWA
Descripción Electrónicos  13.8mm(0.54INCH) 14SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC NUMERICDISPLAYS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Página de inicio  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

PDA54-11EWA Datasheet(HTML) 3 Page - Kingbright Corporation

  PDA54-11EWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation PDA54-11EWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation PDA54-11EWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation PDA54-11EWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation PDA54-11EWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SPEC NO: CDA0873
REV NO: V.1
DATE: NOV/18/2001
PAGE: 3 OF 5
APPROVED:J.LU
CHECKED:
DRAWN: S.H.CHEN
Electrical / Optical Characteristics at T)=25°°°°°C
Absolute Maximum Ratings at T)=25°°°°°C
Notes:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 4mm below package base.
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
Hy
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
Hy
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
d
e
R
n
e
e
r
Gn
e
e
r
G
n
e
e
r
G
n
e
e
r
Gn
e
e
r
Gw
o
ll
e
Yw
o
ll
e
Y
w
o
ll
e
Y
w
o
ll
e
Yw
o
ll
e
Y
t
h
g
ir
B
r
e
p
u
St
h
g
ir
B
r
e
p
u
S
t
h
g
ir
B
r
e
p
u
S
t
h
g
ir
B
r
e
p
u
St
h
g
ir
B
r
e
p
u
S
d
e
R
s
ti
n
Us
ti
n
U s
ti
n
U s
ti
n
Us
ti
n
U
n
o
it
a
p
i
s
s
i
d
r
e
w
o
P5
0
15
0
15
0
10
0
1W
m
t
n
e
rr
u
C
d
r
a
w
r
o
F
C
D0
35
20
30
3A
m
]
1
[
t
n
e
rr
u
C
d
r
a
w
r
o
F
k
a
e
P0
6
10
4
10
4
15
5
1A
m
e
g
a
tl
o
V
e
s
r
e
v
e
R
5555
V
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
S
/
g
n
it
a
r
e
p
O
0
4
- °
5
8
+
o
T
C
°C
]
2
[
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
r
e
d
l
o
S
d
a
e
L
0
6
2 °
s
d
n
o
c
e
S
5
r
o
F
C
l
o
b
m
y
Sl
o
b
m
y
S
l
o
b
m
y
S
l
o
b
m
y
Sl
o
b
m
y
Sr
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
Pe
c
i
v
e
De
c
i
v
e
D
e
c
i
v
e
D
e
c
i
v
e
De
c
i
v
e
D.
p
y
T.
p
y
T .
p
y
T .
p
y
T.
p
y
T.
x
a
M.
x
a
M .
x
a
M .
x
a
M.
x
a
Ms
ti
n
Us
ti
n
U s
ti
n
U s
ti
n
Us
ti
n
Us
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
Ts
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
T
s
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
T
s
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
Ts
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
T
λ
k
a
e
p
h
t
g
n
e
l
e
v
a
W
k
a
e
P
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
w
o
ll
e
Y
d
e
R
t
h
g
ir
B
r
e
p
u
S
7
2
6
5
6
5
0
9
5
0
6
6
m
nA
m
0
2
=
F
I
λ D
h
t
g
n
e
l
e
v
a
W
e
t
a
n
i
m
o
D
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
w
o
ll
e
Y
d
e
R
t
h
g
ir
B
r
e
p
u
S
5
2
6
8
6
5
8
8
5
0
4
6
m
nA
m
0
2
=
F
I
λ
2
/
1
h
t
d
i
w
fl
a
H
e
n
i
L
l
a
rt
c
e
p
S
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
w
o
ll
e
Y
d
e
R
t
h
g
ir
B
r
e
p
u
S
5
4
0
3
5
3
0
2
m
nA
m
0
2
=
F
I
Ce
c
n
a
ti
c
a
p
a
C
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
w
o
ll
e
Y
d
e
R
t
h
g
ir
B
r
e
p
u
S
5
1
5
1
0
2
5
4
F
pz
H
M
1
=
f;
V
0
=
F
V
VF
e
g
a
tl
o
V
d
r
a
w
r
o
F
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
w
o
ll
e
Y
d
e
R
t
h
g
ir
B
r
e
p
u
S
0
.
2
2
.
2
1
.
2
5
8
.
1
5
.
2
5
.
2
5
.
2
5
.
2
VA
m
0
2
=
F
I
IR
t
n
e
rr
u
C
e
s
r
e
v
e
Rll
A0
1A
uV
5
=
R
V


Número de pieza similar - PDA54-11EWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
PDA54-11GWA KINGBRIGHT-PDA54-11GWA Datasheet
135Kb / 4P
   13.8mm (0.543INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
PDA54-11SRWA KINGBRIGHT-PDA54-11SRWA Datasheet
129Kb / 4P
   13.8mm (0.543INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
PDA54-11YWA KINGBRIGHT-PDA54-11YWA Datasheet
135Kb / 4P
   13.8mm (0.543INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
More results

Descripción similar - PDA54-11EWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SunLED Corporation
AUR14C2 SUNLED-AUR14C2 Datasheet
201Kb / 4P
   13.8mm (0.54) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
logo
Kingbright Corporation
PDC54-11YWA KINGBRIGHT-PDC54-11YWA Datasheet
141Kb / 4P
   13.8mm (0.543INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
logo
SunLED Corporation
AUG14A2-A SUNLED-AUG14A2-A Datasheet
202Kb / 4P
   13.8mm (0.54) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
AUR14A2-A SUNLED-AUR14A2-A Datasheet
201Kb / 4P
   13.8mm (0.54) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
AUG14A2 SUNLED-AUG14A2 Datasheet
198Kb / 4P
   13.8mm (0.54) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
AUG14C2 SUNLED-AUG14C2 Datasheet
200Kb / 4P
   13.8mm (0.54) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
AMR14C2 SUNLED-AMR14C2 Datasheet
201Kb / 4P
   13.8mm (0.54?? 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
AUY14A2 SUNLED-AUY14A2 Datasheet
202Kb / 4P
   13.8mm (0.54?? 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
AUY14C2-A SUNLED-AUY14C2-A Datasheet
203Kb / 4P
   13.8mm (0.54?? 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
logo
Kingbright Corporation
PDC54-11GWA KINGBRIGHT-PDC54-11GWA Datasheet
141Kb / 4P
   13.8mm (0.543INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com