Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


CAT25C09PE-TE13 Datasheet(Hoja de datos) 10 Page - Catalyst Semiconductor

No. de Pieza. CAT25C09PE-TE13
Descripción  1K/2K/4K/8K/16K SPI Serial CMOS EEPROM
Descarga  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
Página de inicio  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo 

 
 10 page
background image
10
CAT25C11/03/05/09/17
Doc. No. 1017, Rev. J
Figure 9.
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD Timing
CS
SCK
HOLD
SO
tCD
tHD
tHD
tCD
tLZ
tHZ
HIGH IMPEDANCE
Note: Dashed Line= mode (1, 1) – – – –
tCSH
CS
SCK
WP
WP
tWPS
tWPH
Figure 10.
WP
WP
WP
WP
WP Timing




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
AK6512CASPI bus 64Kbit Serial CMOS EEPROM 1 2 3 4 5 MoreAsahi Kasei Microsystems
CAT25C6532K/64K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM 1 2 3 4 5 MoreCatalyst Semiconductor
AK6514CSPI bus 64Kbit Serial CMOS EEPROM 1 2 3 4 5 MoreAsahi Kasei Microsystems
AK6516CSPI bus 256Kbit Serial CMOS EEPROM 1 2 3 4 5 MoreAsahi Kasei Microsystems
NM25C0202K-Bit Serial CMOS EEPROM Serial Peripheral Interface SPI Synchronous Bus 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
NM25C0404K-Bit Serial CMOS EEPROM Serial Peripheral Interface SPI Synchronous Bus 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
NM25C16016K-Bit Serial CMOS EEPROM Serial Peripheral Interface SPI Synchronous Bus 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
NM25C64064K-Bit Serial CMOS EEPROM Serial Peripheral Interface SPI Synchronous Bus 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
CAT250101K/2K/4K SPI Serial CMOS EEPROM 1 2 3 4 5 MoreCatalyst Semiconductor
AK6510CSPI bus 32K/64Kbit Serial CMOS EEPROM 1 2 3 4 5 MoreAsahi Kasei Microsystems

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl