Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MCH5805 Datasheet(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

No. de pieza MCH5805
Descripción Electrónicos  MCH5805
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH5805 Datasheet(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH5805 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH5805 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH5805 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH5805 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH5805 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MCH5805
No.7125-3/5
--1.0
--0.8
--0.6
--0.4
--0.2
0
--0.50
--0.25
--0.75
--1.00
--1.25
--1.50
--1.75
--2.00
--0.6
--0.5
0
ID -- VDS
0
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
--0.4
--0.3
--0.2
--0.1
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
ID -- VGS
0
--0.5
--1.0
--1.5
--2.0
--2.5
--3.0
--4.0
--3.5
VDS= --10V
IT03941
IT03942
[MOSFET部]
--3.0V
VGS= --2.5V
[MOSFET部]
--2
--4
--6
--8
0
--10
--12
--14
--16
--18
--20
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
57
2
3
5
7
3
--1.0
--0.1
2
1.0
100
5
7
10
3
2
5
7
3
2
ダイオード順電圧, VSD -- V
IF -- VSD
--1.0
7
5
3
2
--0.01
--0.5
--0.6
--0.4
--0.7
--0.8
--0.9
--1.0
--1.1
--1.2
--0.1
7
5
3
2
VGS=0
ドレイン電流, ID -- A
SW Time -- ID
VDD= --30V
VGS= --10V
IT03946
IT03947
--10
--20
--30
--40
0
--50
--60
1.0
100
5
7
10
3
2
5
7
3
2
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
Ciss, Coss, Crss -- VDS
f=1MHz
Ciss
Coss
Crss
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
IT03948
IT03943
Ta=25
°C
[MOSFET部]
[MOSFET部]
[MOSFET部]
--40
--20
0
20
--60
40
60
80
100
120
140
160
周囲温度, Ta --
°C
RDS(on) -- Ta
IT03944
I D
= --0.2A,
V GS
= --4V
I D=
--0.3A,
V GS
= --10V
[MOSFET部]
[MOSFET部]
ドレイン電流, ID -- A
yfs -- ID
10000
10
23
5
7
23
5
7
--0.01
--1.0
--0.1
100
1000
7
5
3
2
7
5
3
2
7
5
3
2
Ta= -
-25°C
25°C
75°C
IT03945
[MOSFET部]
ID= --0.2A
--0.3A
td(on)
tr
td(off)
VDS= --10V


Número de pieza similar - MCH5805

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
MCH5801 SANYO-MCH5801 Datasheet
39Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5802 SANYO-MCH5802 Datasheet
48Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5803 SANYO-MCH5803 Datasheet
48Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5804 SANYO-MCH5804 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5809 SANYO-MCH5809 Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel Silicon MOSFET DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com