Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.ES

X  

Preview PDF Download HTML

JM-S03631AW-003 Datasheet(PDF) 3 Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.

No. de Pieza. JM-S03631AW-003
Descripción  Digital Tube
Descarga  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  JINGMEI [JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.]
Página de inicio  http://www.led-china.com/
Logo 

JM-S03631AW-003 Datasheet(HTML) 3 Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
4、极限参数(Ta=25℃):
下表是一个超高亮白色发光二极管的极限参数:
反向电压
Vr
正向电流
If
峰值电流
Ipeak
功耗
Pt
工作温度
Ta
储存温度
Tsta
5、光电参数(Ta=25℃):
下表是一个超高亮白色发光二极管的光电参数:
发光颜色
波长(nm)
λ P | △λ
TYP
MAX
超高亮白色
456| 20
3.2
3.7
6、贮存及运输
1、数码管为电子产品应做好防潮工作;
2、数码管为静电敏感器件;
安装有静电感器件的印制电路板或整机储存时,也要采取防静电措施;
3、运送或传递时,要尽量减少机械振动和冲击;
在搬运时应轻拿轻放,堆放时不要堆放过高,
也不要把过重的物品放在上面以免压坏LED。
7、数码管焊接条件
1、手工焊接温度:<250度;焊接时间:3s
2、浸锡、波峰焊预热温度:100度(不超过120度,升温平稳)
焊接温度:235-245度(寻找最佳温度)
焊接时间:<3s
注意:外形高度4mm的数码管需悬空2mm焊接,确保数码管底部有足够的空气流通
核心条件是:数码管的受温不超过85度
超出以上条件,数码管失效急剧上升
8、使用条件:(推荐恒流使用,恒压会出现亮度不均现象)
1、使用时,电流和电压必须正确;段及小数点上加限流电阻;
2、产品不得在有腐蚀的气体下存储和使用,
并且曝露在空气下的时间不能太久,否则会导致氧化;
3、所有接触数码的设备及仪器必须接地;
4、表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来;
5、保护膜撕掉后,不要用手触摸数码管表面;
6、使用电压:段:芯片VF;
小数点:芯片VF;
7、使用电流:动态:平均电流4-5mA;1/8占空比,峰值电流40mA;
静态:每段5-10mA。
8、蓝色、翠绿色、白色数码管在使用时请采取防静电措施。
20
36-38
-30~+85
-40~+85
正向压降
IF=20mA (v)
反向电流
VR=5v(uA)
光强
IF=20mA(mW)
MAX
TYP
20
mA
40
mA
56
mW
参数
超高亮白色
单位
5
V
深圳市晶美光电科技有限公司
第 3 页,共 3 页


Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Enlace URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.ES
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn