Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ST7920 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza ST7920
Descripción Electrónicos  ST7920
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

ST7920 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ST7920 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 47 page
background image
ST
Sitronix
ST7920
㆗文字型點矩陣 LCD 控制/驅動器
C2.0c
1/47
2001/10/18
主要特色
主要特色
主要特色
主要特色
電源操作範圍:
- 2.7 to 5.5V
提供8-位元4-位元及串列之MPU界面
64 x 16-位元 字元顯示RAM (DDRAM 最多 16
字元 x 4 行 , LCD顯示範圍為16字元 X 2行)
64 x 256-位元 繪圖顯示RAM(GDRAM)
2M-位元 ㆗文字型 ROM (CGROM) 總共提供
8192 個㆗文字型 (16x16 點陣)
16K-位元 半寬字型 ROM (HCGROM) 總共提供
126 個符號字型 (16x8 點陣)
64 x 16-位元 字型產生 RAM (CGRAM)
15 x 16-位元 總共240點的 ICON RAM(IRAM)
33-common x 64-segment (2 行顯示) 液晶顯示
驅動器
自動電源啟動復置(RESET)功能
提供外部復置觸發接腳(XRESET)
配合外部 Segment 驅動器可以擴充顯示區域到達
16x2個㆗文字
內建振盪器由外部電阻調整
低功率省電設計
Normal mode (450uA Typ VDD=5V)
Standby mode (30uA Max VDD=5V)
Sleep mode (3uA Max VDD=5V)
VLCD (V0~ Vss): 最大 7V
繪圖及文字畫面混合顯示功能
提供多功能指令:
- 畫面清除
(Display clear)
- 游標歸位
(Return home)
- 顯示打開/關閉 (Display on/off)
- 游標顯示/隱藏 (Cursor on/off)
- 顯示字元閃爍 (Display character blink)
- 游標移位
(Cursor shift)
- 顯示移位
(Display shift)
- 垂直畫面旋轉 (Vertical line scroll)
- 反白顯示
(By_line reverse display)
- 睡眠模式
(Sleep mode)
內建 Booster 升壓電路功能(2 倍壓)
1/33 Duty
功能描述
功能描述
功能描述
功能描述
本ST7920 點矩陣LCD控制/驅動IC,可以顯示字母、數字符號、㆗文字型及自訂圖塊顯示,它可以提供㆔種控制介面,
分別是8位元微處理器介面, 4位元微處理器介面及串列介面;所有的功能,包含顯示RAM,字型產生器,以及液晶驅動
電路和控制器,都包含在㆒個單晶片裡面,只要㆒個最小的微處理系統,就可以操作本LCD控制/驅動IC。
ST7920 的字型ROM 包括8192個16X16點的㆗文字形以及126個16X8點半寬的字母符號字型,另外繪圖顯示畫面提供
㆒個64x256點的繪圖區域(GDRAM)及240點的ICON RAM,可以和文字畫面混和顯示,而且ST7920內含CGRAM提
供4組軟體可程式規劃的16X16造字功能。
ST7920 具有低功率電源消耗 (2.7V to 5.5V) 可以提供電池操作攜帶式產品的省電需求。
ST7920 LCD驅動器由33個common及64個segment所組成,Segment驅動器的擴充可以視需要由ST7921 Segment驅
動器來提供擴充顯示範圍的任務,㆒個ST7920可以顯示到1行8個字或是2行4個字,或是配合ST7921使用2行16個字的
顯示。
產 品
品 編
編 號
產 品
品 功
功 能
ST7920-0A
內建
內建
內建
內建 BIG-5碼
碼 繁體㆗文字型
繁體㆗文字型
繁體㆗文字型
繁體㆗文字型
ST7920-0B
內建
內建
內建
內建 GB碼
碼 簡體㆗文字型
簡體㆗文字型
簡體㆗文字型
簡體㆗文字型


Número de pieza similar - ST7920

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sitronix Technology Co....
ST7920 SITRONIX-ST7920 Datasheet
694Kb / 49P
   Chinese Fonts built in LCD controller/driver
More results

Descripción similar - ST7920

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
SG12832A ETC1-SG12832A Datasheet
102Kb / 1P
   BUILT-IN CONTROLLER (ST7920 OR EQUIVALENT)
logo
Bolymin, Inc
BG12864B BOLYMIN-BG12864B Datasheet
83Kb / 1P
   COB with metal frame Built-in controller ST7920
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com