Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


MC100E154 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - ON Semiconductor

No. de Pieza. MC100E154
Descripción  5-BIT 2:1 MUX-LATCH
Descarga  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo 

   
 2 page
background image
MC10E154 MC100E154
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 4
2–2
DC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
IIH
Input HIGH Current
150
150
150
µA
IEE
Power Supply Current
mA
10E
76
91
76
91
76
91
100E
76
91
76
91
87
105
AC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
tPLH
Propagation Delay to Output
ps
tPHL
D
325
500
700
325
500
700
325
500
700
SEL
475
650
925
475
650
925
475
650
925
LEN
350
500
750
350
500
750
350
500
750
MR
450
600
800
450
600
800
450
600
800
ts
Setup Time
ps
D
300
100
300
100
300
100
SEL
500
250
500
250
500
250
th
Hold Time
ps
D
300
–100
300
–100
300
–100
SEL
200
– 250
200
– 250
200
– 250
tRR
Reset Recovery Time
800
600
800
600
800
600
ps
tPW
Minimum Pulse Width
ps
MR
400
400
400
tSKEW
Within-Device Skew
50
50
50
ps
1
tr
Rise/Fall Times
ps
tf
20 - 80%
300
475
800
300
475
800
300
475
800
1. Within-device skew is defined as identical transitions on similar paths through a device.




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
SY10E1545-BIT 2:1 MUX-LATCH 1 2 3 4 Micrel Semiconductor
MC10E1556-BIT 2:1 MUX-LATCH 1 2 3 4 ON Semiconductor
SY10E1556-BIT 2:1 MUX-LATCH 1 2 3 4 Micrel Semiconductor
MC10E1585-BIT 2:1 MULTIPLEXER 1 2 3 4 ON Semiconductor
SY10E1585-BIT 2:1 MULTIPLEXER 1 2 3 4 Micrel Semiconductor
VS3257Quad 2:1 Mux/Demux VSwitch 1 2 3 4 5 MoreVaishali Semiconductor
IDT74FST16323316-BIT 2:1 MUX/DEMUX SWITCH 1 2 3 4 5 MoreIntegrated Device Technology
PI3USB103.3V Wide Bandwidth 2-Channel 2:1 Mux/DeMux USB 2.0 Switch w/ Single Enable 1 2 3 4 5 MorePericom Semiconductor Corporation
SY89842UPrecision CML Runt Pulse Eliminator 2:1 Multiplexer 1 2 3 4 5 MoreMicrel Semiconductor

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl