Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KMM5324100CKG Datasheet(PDF) 2 Page - Samsung semiconductor

No. de pieza KMM5324100CKG
Descripción Electrónicos  4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Página de inicio  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5324100CKG Datasheet(HTML) 2 Page - Samsung semiconductor

  KMM5324100CKG Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
DRAM MODULE
KMM5324100CK/CKG
KMM5324000CK/CKG
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
Vcc
Vss
.1 or .22uF Capacitor
for each DRAM
To all DRAMs
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
CAS
RAS
OE
W
A0-
A11(A10)
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
CAS
RAS
OE
W
A0-
A11(A10)
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
CAS
RAS
OE
W
A0-
A11(A10)
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
CAS
RAS
OE
W
A0-
A11(A10)
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
CAS
RAS
OE
W
A0-
A11(A10)
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
CAS
RAS
OE
W
A0-
A11(A10)
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
CAS
RAS
OE
W
A0-
A11(A10)
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
CAS
RAS
OE
W
A0-
A11(A10)
W
A0-A11(A10)
DQ0-DQ3
DQ4-DQ7
DQ8-DQ11
DQ12-DQ15
DQ16-DQ19
DQ20-DQ23
DQ24-DQ27
DQ28-DQ31
U0
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
CAS0
RAS0
CAS1
CAS2
CAS3


Número de pieza similar - KMM5324100CKG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM5324104CK SAMSUNG-KMM5324104CK Datasheet
276Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5324104CKG SAMSUNG-KMM5324104CKG Datasheet
276Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
More results

Descripción similar - KMM5324100CKG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM5324004CK SAMSUNG-KMM5324004CK Datasheet
276Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5328000CK SAMSUNG-KMM5328000CK Datasheet
271Kb / 15P
   8M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5324000BSW SAMSUNG-KMM5324000BSW Datasheet
357Kb / 18P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004CSW SAMSUNG-KMM5324004CSW Datasheet
435Kb / 21P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004BSW SAMSUNG-KMM5324004BSW Datasheet
401Kb / 19P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5364005CK SAMSUNG-KMM5364005CK Datasheet
277Kb / 15P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K, Refresh, 5V
KMM5364003CK SAMSUNG-KMM5364003CK Datasheet
286Kb / 17P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5364005BSW SAMSUNG-KMM5364005BSW Datasheet
393Kb / 19P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003BSW SAMSUNG-KMM5364003BSW Datasheet
351Kb / 18P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003CSW SAMSUNG-KMM5364003CSW Datasheet
391Kb / 20P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com