Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KMM53216000BKG Datasheet(PDF) 10 Page - Samsung semiconductor

No. de pieza KMM53216000BKG
Descripción Electrónicos  16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Página de inicio  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM53216000BKG Datasheet(HTML) 10 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM53216000BKG Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 14Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
DRAM MODULE
KMM53216000BK/BKG
tRCH
tOEZ
tCLZ
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
VOH -
VOL -
DQ
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDR
tRHCP
tRASP
tCAS
tASC
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
VALID
Don
′t care
FAST PAGE READ CYCLE
tOEZ
tRRH
DATA-OUT
Undefined
VALID
DATA-OUT
NOTE : DOUT = OPEN
COLUMN
ADDRESS
COLUMN
ADDRESS
tRSH
tCAS
tRCD
tPC
¡ó
tCSH
tCAH
tASC
tCAH
¡ó
¡ó
¡ó
tRCH
¡ó
tRCS
tRCS
tRCS
tOEA
tCAC
tOEA
tCAC
tOEA
tCAC
VALID
DATA-OUT
tCLZ
tOFF
tAA
tOFF
tAA
tCLZ
tOFF
tOEZ
tRAC
tAA
¡ó
¡ó
tCP
tCAS
tRP
tCP


Número de pieza similar - KMM53216000BKG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM53216000CK SAMSUNG-KMM53216000CK Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000CKG SAMSUNG-KMM53216000CKG Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results

Descripción similar - KMM53216000BKG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000CK SAMSUNG-KMM53216000CK Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216004BK SAMSUNG-KMM53216004BK Datasheet
409Kb / 19P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53616000BK SAMSUNG-KMM53616000BK Datasheet
371Kb / 18P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53232004CK SAMSUNG-KMM53232004CK Datasheet
459Kb / 21P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004BK SAMSUNG-KMM53232004BK Datasheet
420Kb / 19P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232000CK SAMSUNG-KMM53232000CK Datasheet
412Kb / 20P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232000BK SAMSUNG-KMM53232000BK Datasheet
376Kb / 18P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53616004CK SAMSUNG-KMM53616004CK Datasheet
453Kb / 21P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53616000CK SAMSUNG-KMM53616000CK Datasheet
410Kb / 20P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com