Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KMM53616004BKG Datasheet(PDF) 11 Page - Samsung semiconductor

No. de pieza KMM53616004BKG
Descripción Electrónicos  16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Página de inicio  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM53616004BKG Datasheet(HTML) 11 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM53616004BKG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM53616004BKG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM53616004BKG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM53616004BKG Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM53616004BKG Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM53616004BKG Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM53616004BKG Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor KMM53616004BKG Datasheet HTML 14Page - Samsung semiconductor KMM53616004BKG Datasheet HTML 15Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
DRAM MODULE
KMM53616004BK/BKG
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDR.
tRASP
tRP
tRCD
tASR
tCRP
Don
′t care
HYPER PAGE WRITE CYCLE ( EARLY WRITE )
Undefined
VIH -
VIL -
DQ
tRHCP
tRAD
tRAH
tCAH
tCAH
tASC
tCAH
tASC
VALID
DATA-IN
tDS
¡ó
COLUMN
ADDRESS
COLUMN
ADDRESS
tCAS
tCP
tCAS
tCP
tCAS
tRSH
¡ó
tCSH
tASC
¡ó
¡ó
tWP
tWCS
tWCH
tWP
tWCS
tWCH
tWP
tWCS
tWCH
¡ó
¡ó
¡ó
VALID
DATA-IN
VALID
DATA-IN
¡ó
¡ó
tDH
tDS
tDH
tDS
tDH
tCWL
tCWL
tCWL
tRWL
NOTE : DOUT = OPEN
tHPC
tHPC


Número de pieza similar - KMM53616004BKG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM53616004CK SAMSUNG-KMM53616004CK Datasheet
453Kb / 21P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53616004CKG SAMSUNG-KMM53616004CKG Datasheet
453Kb / 21P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
More results

Descripción similar - KMM53616004BKG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM53616000BK SAMSUNG-KMM53616000BK Datasheet
371Kb / 18P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53616004CK SAMSUNG-KMM53616004CK Datasheet
453Kb / 21P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53616000CK SAMSUNG-KMM53616000CK Datasheet
410Kb / 20P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53632000CK SAMSUNG-KMM53632000CK Datasheet
428Kb / 20P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53632000BK SAMSUNG-KMM53632000BK Datasheet
389Kb / 18P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53632004BK SAMSUNG-KMM53632004BK Datasheet
434Kb / 19P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1 4K Refresh, 5V
KMM53632004CK SAMSUNG-KMM53632004CK Datasheet
475Kb / 21P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1 4K Refresh, 5V
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000CK SAMSUNG-KMM53216000CK Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216004BK SAMSUNG-KMM53216004BK Datasheet
409Kb / 19P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com