Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ILC7071AIM525X Datasheet(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
|
ILC7071AIM525X Datasheet(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
5 / 11 page PRODUCT SPECIFICATION ILC7071 REV. 1.0.2 7/16/03 5 Typical Applications Diagrams Short Circuit Thermal Protection VIN = VOUTnom+1V Output to GND Load Transient Response VIN = VOUT+1V, CN=0 Line Transient Response ∆VIN = VOUT+1V to VOUT+2V Load=10mA, COUT=2.2µF ON/OFF Transient Response Load=80mA, COUT=1µF, CN=0 VOUT(AC) IOUT (0 to 100mA) VEN VOUT VIN VOUT(AC) IOUT (0.5A/div) |
Número de pieza similar - ILC7071AIM525X |
|
Descripción similar - ILC7071AIM525X |