Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TC8600 Datasheet(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

No. de pieza TC8600
Descripción Electrónicos  Sistemas de Conmutador-Control Microprocesador-Base Allegiant
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Página de inicio  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TC8600 Datasheet(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button TC8600 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 82 page
background image
8
Sistema
Con Programa
Base
Opcional de
Característica
Allegiant
Control Maestro
1. Conmutación/control total de cámara en todos los monitores
Y
Y
2. Teclados múltiples
Y
Y
(8 con el TC8500, 16 con el TC8600, 32 con el TC8800)
3. Entradas múltiples de Alarma
Y
Y
(64 con el TC8500, 128 con el TC8600, 256 con el TC8800)
4. Tres modos predefinidos de respuesta de alarma
Y
Y
seleccionables por el usuario
5. Control completo de los receptores/Conductores en sitio
Y
Y
6. SalvoSwitching
®
YY
7. 60 secuencias programables
Y
Y
8. Llamadas de alarma de escenas en pre-posición
Y
Y
9. Puerto de Interfaces RS-232 para Computadoras,
Y
Y
registro de Impresora, etc.
10. Función de teclado de registro/no-registro
Y
Y
11. Selección por el usuario de contraseña para seguridad
Y
Y
12. Designa 16 caracteres para títulos de cámara y 12 caracteres
Y
Y
para títulos de monitor
13. Selecciona formato para hora/fecha
Y
Y
14. Función de prueba de teclado local
Y
Y
15. Característica de impresión de Tabla y Secuencia
Y
Y
16. Característica de alarma VersAlarm™
N
Y
17. Pérdida de detección integral del video (TC8600 y TC8800)
N
Y
18. Configuraciones satélite
N
Y
19. Restringe acceso a las cámaras, por el usuario/teclado
N
Y
20. Restringe acceso al receptor/conductor, por el usuario/teclado
N
Y
21. Restringe acceso al teclado, por el usuario/teclado
N
Y
22. Restringe acceso a los monitores por el usuario/teclado
N
Y
23. Designa nombre y número de identificación del usuario
N
Y
24. Designa las zonas de llamadas de alarma
N
Y
25. Designa los parámetros de comunicación RS-232
N
Y
26. Designa número de cámara exhibida
N
Y
27. Designa funciones al receptor/conductor en alarma
N
Y
28. Programa 64 eventos activados cronométricamente
N
Y
29. Designa funciones al receptor/conductor en secuencias
N
Y
30. Transmite mensajes de monitor
N
Y
31. Designación de titulo de alarma
N
Y
32. Exhibición de computadora personal inspeccionando el estado
N
Y
del sistema
33. Emulación del sistema de teclado por computadora personal
N
Y
Además, todos los sistemas proveen la capacidad para
controlar
unidades
de
receptor/conductor
en
sitio
incluyendo aquellas de la serie AutoDome™ de modelos
de cámara movimiento universal/zoom integrados.
Todos los sistemas contienen un puerto de salida de
registro de impresora en el cual puede conectarse una
impresora de precio módico de serie RS-232. Esto provee
un registro permanente que muestra cambios de fecha y
hora en el estado del sistema tales como:
1.
Alarmas entrantes.
2.
Reconocimiento de Alarmas por el usuario.
3.
Carga de secuencias.
4.
Registro del usuario al teclado o puerto de consola.
5.
Mensaje de transmisión de la consola.
6.
Transferencia de tablas de sistema en consola.
7.
Activación
de
las
funciones
de
los
eventos
cronometrados.
8.
Mensaje de restauración de energía.
9.
Mensaje de pérdida de video (solamente las TC8600
y TC8800).
La impresora puede también ser usada para proveer una
copia de todas las configuraciones de tablas y secuencias
del sistema.


Número de pieza similar - TC8600

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Allen-Bradley
TC860 ALLEN-BRADLEY-TC860 Datasheet
11Mb / 114P
   IEC Contactor Specifications
2021
More results

Descripción similar - TC8600

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBP HAMMOND-S2CBP Datasheet
50Kb / 1P
   Panneau de base
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
   Panneau interieur de base
S2CBWD HAMMOND-S2CBWD Datasheet
75Kb / 1P
   Porte vitree de base
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
   Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBC HAMMOND-S2CBC Datasheet
68Kb / 1P
   Plaque de recouvrement pour base
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
   ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
   Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
logo
Sony Corporation
CXA2039M SONY-CXA2039M Datasheet
133Kb / 11P
   Base Band Hue/Color Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com