Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


BF1207 Datasheet(Hoja de datos) 11 Page - NXP Semiconductors

No. de Pieza. BF1207
Descripción  Dual N-channel dual gate MOSFET
Descarga  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Página de inicio  http://www.nxp.com
Logo 

 11 page
background image
9397 750 14955
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 28 July 2005
11 of 22
Philips Semiconductors
BF1207
Dual N-channel dual gate MOSFET
8.1.2 Scattering parameters for amplifier A
Table 9:
Scattering parameters for amplifier A
VDS(A) =5V; VG2-S =4V; ID(A) = 18 mA; VDS(B) =0V;VG1-S(B) =0V; Tamb = 25 °C; typical values.
f
(MHz)
s11
s21
s12
s22
Magnitude
(ratio)
Angle
(deg)
Magnitude
(ratio)
Angle
(deg)
Magnitude
(ratio)
Angle
(deg)
Magnitude
(ratio)
Angle
(deg)
50
0.987
−4.169
2.87
175.5
0.0008
83.82
0.992
−1.42
100
0.983
−8.109
2.95
171.14 0.0015
82.08
0.992
−2.86
200
0.976
−15.97
2.93
162.44 0.0028
77.50
0.990
−5.66
300
0.966
−23.844 2.89
153.77 0.0041
73.45
0.989
−8.49
400
0.952
−31.575 2.84
145.23 0.0053
69.42
0.986
−11.28
500
0.935
−35.225 2.78
136.82 0.0063
65.72
0.984
−14.03
600
0.917
−46.678 2.72
128.50 0.0072
61.48
0.981
−16.80
700
0.898
−54.094 2.65
120.44 0.0079
58.05
0.977
−19.55
800
0.876
−61.205 2.57
112.33 0.0084
52.74
0.974
−22.32
900
0.852
−68.299 2.49
104.32 0.0089
48.61
0.970
−25.10
1000
0.826
−75.321 2.41
96.42
0.0091
43.86
0.967
−27.88




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
STS8DNH3LLDUAL N-CHANNEL 30V - 0.018 OHM - 8A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET III POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
BF980Silicon N-channel dual gate MOSFET 1 2 3 List of Unclassifed Manufacturers
STS8DNF3LLDUAL N-CHANNEL 30V - 0.017 ohm - 8A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET™ II POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
NTE221MOSFET Dual Gate N-Channel for VHF TV Receivers Applications 1 2 NTE Electronics
NTE222Field Effect Transistor Dual Gate N-Channel MOSFET 1 2 NTE Electronics
BF1208Dual N-channel dual gate MOSFET 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
3SK45SILICON N-CHANNEL DUAL GATE MOSFET 1 Hitachi Semiconductor
3SK222RF AMPLIFIER FOR FM TUNER AND VHF TV TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD 1 2 3 4 5 MoreNEC
SI9926ADYDual N-Channel 2.5-V G-S MOSFET 1 2 3 4 Vishay Siliconix

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl