Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


MC912DG128PVPV Datasheet(Hoja de datos) 9 Page - Motorola, Inc

No. de Pieza. MC912DG128PVPV
Descripción  The MC68HC912DT128A microcontroller unit (MCU) is a 16-bit device composed of standard on-chip peripherals including a 16-bit central processing unit
Descarga  478 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo 

 9 page
background image
Table of Contents
MC68HC912DT128A — Rev 4.0
Technical Data
MOTOROLA
Table of Contents
9
Section 7. Bus Control and Input/Output
7.1
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.2
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.3
Detecting Access Type from External Signals . . . . . . . . . . . . 103
7.4
Registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Section 8. Flash Memory
8.1
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
8.2
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
8.3
Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
8.4
Flash EEPROM Control Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
8.5
Flash EEPROM Arrays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
8.6
Flash EEPROM Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
8.7
Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
8.8
Programming the Flash EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
8.9
Erasing the Flash EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
8.10
Stop or Wait Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
8.11
Flash protection bit FPOPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Section 9. EEPROM Memory
9.1
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
9.2
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
9.3
EEPROM Selective Write More Zeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
9.4
EEPROM Programmer’s Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
9.5
EEPROM Control Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9.6
Program/Erase Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
9.7
Shadow Word Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
TMS9980SINGE-CHIP 16-BIT CENTRAL PROCESSING UNIT CPU WHICH HAS AN 8-BIT DATA BUS ON-CHIP AND IS PACKAGED 40-PIN PACKAGE 1 2 3 4 5 MoreList of Unclassifed Manufacturers
MC68HC812A416-bit device composed of standard on-chip peripheral modules connected by an intermodule bus. Modules include 1 2 3 4 5 MoreMotorola, Inc
MCU11E9THE TMP68HC11E9 IS AN ADVANCED 8-BIT MICROCONTROLLER MCU WITH HIGHLY SOPHISTICATED ON-CHIP PERIPHERAL 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
LC62F0164A16-Bit Single-Chip Microcontroller with On-Chip 64K-Word Flash EEPROM and 1K-Word RAM 1 2 3 4 5 MoreSanyo Semicon Device
MPC555This document provides an overview of the MPC555 microcontroller including a block diagram showing the major modular components and sections that lis 1 2 3 4 5 MoreMotorola, Inc
MC9S12DP512Microcontroller Unit MCU 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc
Z8400NMOS/CMOS Z80 CPU CENTRAL PROCESSING UNIT 1 2 3 4 5 MoreZilog, Inc.
ST10F26916-BIT MCU WITH MAC UNIT 256K BYTE FLASH MEMORY AND 12K BYTE RAM 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
MC9S12DP256Bdevice made up of standard HCS12 blocks and the HCS12 processor core 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc
ST10F269Z2QX16-BIT MCU WITH MAC UNIT 256K BYTE FLASH MEMORY AND 12K BYTE RAM 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl