Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AOD2908 Datasheet(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

No. de pieza AOD2908
Descripción Electrónicos  N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Página de inicio  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOD2908 Datasheet(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOD2908 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR DPAK (TO-252)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.224
(5.690)
0.180
(4.572)
0.055
(1.397)
AOD2908
7
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
7


Número de pieza similar - AOD2908

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2908 AOSMD-AOD2908 Datasheet
272Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
AOD2908 ISC-AOD2908 Datasheet
321Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AOD2908 DOINGTER-AOD2908 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Descripción similar - AOD2908

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
SIR870ADP_1209 VISHAY-SIR870ADP_1209 Datasheet
481Kb / 13P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Nov-11
SIR876DP VISHAY-SIR876DP Datasheet
191Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
SIR882ADP VISHAY-SIR882ADP_15 Datasheet
336Kb / 14P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Aug-11
SI7456CDP VISHAY-SI7456CDP Datasheet
132Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Apr-10
logo
Analog Power
AM90N10-07B ANALOGPOWER-AM90N10-07B Datasheet
365Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM290N10-02FP ANALOGPOWER-AM290N10-02FP Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM70040M VISHAY-SUM70040M Datasheet
173Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Aug-15
SUA70060E VISHAY-SUA70060E Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Jun-16
SUD70090E VISHAY-SUD70090E Datasheet
201Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Feb-16
SI2392DS VISHAY-SI2392DS Datasheet
245Kb / 10P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Apr-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com