Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


HLMP-1503-C00A2 Datasheet(Hoja de datos) 9 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

No. de Pieza. HLMP-1503-C00A2
Descripción  T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
Descarga  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Página de inicio  http://www.home.agilent.com
Logo 

 
 9 page
background image
9
Intensity Bin Limits
Intensity Range (mcd)
Color
Bin
Min.
Max.
D
2.4
3.8
E
3.8
6.1
F
6.1
9.7
G
9.7
15.5
H
15.5
24.8
I
24.8
39.6
J
39.6
63.4
K
63.4
101.5
L
101.5
162.4
M
162.4
234.6
N
234.6
340.0
Red/Orange
O
340.0
540.0
P
540.0
850.0
Q
850.0
1200.0
R
1200.0
1700.0
S
1700.0
2400.0
T
2400.0
3400.0
U
3400.0
4900.0
V
4900.0
7100.0
W
7100.0
10200.0
X
10200.0
14800.0
Y
14800.0
21400.0
Z
21400.0
30900.0
C
2.5
4.0
D
4.0
6.5
E
6.5
10.3
F
10.3
16.6
G
16.6
26.5
H
26.5
42.3
I
42.3
67.7
J
67.7
108.2
K
108.2
173.2
Yellow
L
173.2
250.0
M
250.0
360.0
N
360.0
510.0
O
510.0
800.0
P
800.0
1250.0
Q
1250.0
1800.0
R
1800.0
2900.0
S
2900.0
4700.0
T
4700.0
7200.0
U
7200.0
11700.0
V
11700.0
18000.0
W
18000.0
27000.0




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
CMD6153T-1 3/4 Diffused LED Lamps 1 Chicago Miniature Lamp,inc
HLMP-1385T-1 3 mm Diffused LED Lamps 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
CMD5153T-1 3/4 Diffused LED Lamps 1 Chicago Miniature Lamp,inc
HLMP-3301T-1 3/4 5 mm Diffused LED Lamps 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
MV5094ABIPOLAR T-1 3/4 5mm LED LAMP - DIFFUSED 1 2 3 4 Fairchild Semiconductor
MVL-544UGT-1 3/4 f 5mm HIGH POWER AlInGaP LED LAMPs 1 2 Unity Opto Technology
MVL-5A4UOLT-1 3/4 f 5mm PACKAGE HIGH POWER AlInGaP LED LAMPs 1 2 Unity Opto Technology
CMD50640T-100 T-1 Diffused Lens LED Lamps 1 Chicago Miniature Lamp,inc
MVL-544UOLT-1 3/4 f5mm HIGH POWER AlInGaP LED LAMPs 1 2 Unity Opto Technology
MVL-5A4UYLT-1 3/4 f 5mm PACKAGE HIGH POWER AlInGaP LED LAMPs 1 2 Unity Opto Technology

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl