Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


MDA2062 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de Pieza. MDA2062
Descripción  MDA2062
Descarga  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo 

   
 2 page
background image
ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СТИРАЕМОЕ ПЕРЕПРГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ
ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ
ОРТ: Вход выбора адресных вариантов (Вывод 1)
для MDA2061 -
не подключен При НИЗКОМ или
плавающем (вывод не подключен) уровне на выводе 1.
микросхема MDA2062 реагирует на адреса #128, #129 и
#131 на IM-шине. При подаче на вывод 1 ВЫСОКОГО
уровня микросхема MDA2062 реагирует на адреса #132,
#133
и
#135.
Таким
образом
обеспечивается
параллельная работа двух MDA2062 для того, чтобы
получить 2048 бит энергонезависимой памяти с прямым
доступом через IM-шину. На Рис. 3 показана внутренняя
конфигурация
этого
входа.
Он
соединен
внутри
микросхемы
с
"землей"
через
транзистор,
что
эквивалентно сопротивлению 40 кОм.
н.п.: Не подключены (Выводы 2, 4, 5 и 11) Эти выводы
внутри не подключены.
Vp: Напряжение прграммирования (Вывод 3)
Напряжение программирования должно быть +20 В ±5%.
Потребляемый ток в режиме программирования около
1мА. В режиме отличном от режима программирования на
выводе 3 может быть напряжение ЛЮБОГО уровня в
пределах между V^p - 0.7 В и +21 В. также этот вывод
может остаться неподключенным. Микросхема MDA2062
не должна вставляться и извлекаться из панельки с
напряжением Vp ^ 6 В. В моменты вкл/выкл. питания
микросхемы, ток от источника Vp следует ограничить
значением ^р^ух.
= t) M^'
S: Вход защиты инф ормации (Вывод 6)
На Рис. 3 показана внутренняя конфигурация этого
входа., при НИЗКОМ уровне на выводе 6 одна из частей
программируемой матрицы защищена так, что эта часть
памяти не может быть случайно перепрограммирована.
Только
когда
на
выводе
6 непрерывно находится
ВЫСОКИЙ уровень, защищенная часть памяти может
программироваться.
Вывод
6
внутри
микросхемы
соединен с "землей" через транзистор, что эквивалентно
сопротивлению в 40 кОм.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
GND: Земля (Вывод 7)
Этот вывод должен быть соединен с отрицательным выво-
дом источника питания.
IMC, (Ml. IMD: Выводы IM-шины (Выводы 8, 9, 10)
Эти выводы предназначены для соединения MDA2062 с
1М-шиной (См. Описание IM-шины), через которую она
связывается
с
микропроцессорными
комплектами
CCU2030/2050/ 2070 или МАА4030 и контроллерами типа
SAA1280/SAA1290/ SAA1293. Вывод 8 - линия тактовой
частоты IMC, и вывод 9 - линия сигнала идентификации
(подтверждения) IMI. являются входами как показано на
Рис. 4, а вывод 10 - линия данных IMD, является
входом/выходом, как показано на Рис. 5.
RES: Вход сброса (Вывод 12)
Внутренняя конфигурация входа показана на Рис. 4.
Через этот вход MDA2062, вместе с другими схемами
относящимися к системе, принимает сигнал RES, который
формируется каждый раз при включении Vpp внешней
RC-цепочкой. НИЗКИЙ уровень на выводе 12 (max 1.3 В)
отменяет режим программирования и работу IM-шины.
Адресные
регистры
памяти сохраняются, тогда как
содержание дополнительных регистров стирается. Для
работы на выводе 12 требуется ВЫСОКИЙ уровень (min
2.4 В).
CLCK: Вход тактирования памяти (Вывод 13)
Через этот вход (Рис. 4) микросхема MDA2062 принимает
тактовую частоту 1 кГц от вывода 3 микропроцессоров
CCU2030 /CCU2050/CCU2070/MAA4030 или от SAA1280/
SAA1290/SAA1293.
VDO: Напряжение питания (Вывод 14)
Микросхема питается от напряжения +5 В ±5% и
потребляет ток в активном режиме около 30 мА.
ОРТ ( толькодля MDA2062
) 9
MDA2061/2062
CLCK
GNDVoo
226




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl