Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SK2571 Datasheet(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

No. de pieza 2SK2571
Descripción Electrónicos  Silicon N-Channel Power F-MOS FET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SK2571 Datasheet(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  2SK2571 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SK2571 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor 2SK2571 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
Power F-MOS FETs
2SK2571
ton, tf, td(off)  ID
VDS, VGS  Qg
Rth(t)  t
0
100
80
20
60
40
0
300
250
200
150
100
50
0
12
10
8
6
4
2
I
D=13A
V
DS
V
GS
Gate charge amount Q
g
(nC)
10–3
102
10–2
1
10–1
10
103
10–2
10–1
1
10
102
Note: R
th was measured at Ta=25˚C
and under natural convection.
(1) Without heat sink
(2) With a 100
× 100 × 2mm Al heat sink
(1)
(2)
Time t (s)
020
10
8
26
4
0
300
250
200
150
100
50
V
DD=150
V
GS=10V
T
C=25˚C
t
d(off)
t
on
t
f
Drain current I
D
(A)


Número de pieza similar - 2SK2571

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2571 ISC-2SK2571 Datasheet
362Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - 2SK2571

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Panasonic Semiconductor
2SK867 PANASONIC-2SK867 Datasheet
41Kb / 1P
   Silicon N-channel Power F-MOS FET
2SK996 PANASONIC-2SK996 Datasheet
64Kb / 1P
   Silicon N-channel Power F-MOS FET
2SK1266 PANASONIC-2SK1266 Datasheet
80Kb / 2P
   Silicon N-channel Power F-MOS FET
2SK2125 PANASONIC-2SK2125 Datasheet
46Kb / 3P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK2128 PANASONIC-2SK2128 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3030 PANASONIC-2SK3030 Datasheet
24Kb / 1P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3031 PANASONIC-2SK3031 Datasheet
24Kb / 1P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3033 PANASONIC-2SK3033 Datasheet
24Kb / 1P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3036 PANASONIC-2SK3036 Datasheet
23Kb / 1P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3043 PANASONIC-2SK3043 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
PUB4702 PANASONIC-PUB4702 Datasheet
34Kb / 2P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com