Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SK3064 Datasheet(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

No. de pieza 2SK3064
Descripción Electrónicos  Silicon N-Channel MOS FET
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SK3064 Datasheet(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  2SK3064 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SK3064 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2
Silicon MOS FETs (Small Signal)
PD  Ta
ID  VDS
| Yfs |  VGS
ID  VGS
VIN  IO
2SK3064
012
10
8
26
4
0
120
100
80
60
40
20
Ta=25˚C
V
GS=6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
3.0V
2.5V
Drain to source voltage V
DS
(V)
0
60
50
40
30
20
10
012
10
8
26
4
V
DS=5V
Gate to source voltage V
GS
(V)
0
240
200
160
120
80
40
012
10
8
26
4
V
DS=5V
Ta=–25˚C
25˚C
75˚C
Gate to source voltage V
GS
(V)
0.1
1
10
100
0.3
3
30
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
30
100
V
O=5V
Ta=25˚C
Output current I
O
(mA)
0
200
160
120
80
40
0
160
40
120
80
140
20
100
60
Ambient temperature Ta (˚C)


Número de pieza similar - 2SK3064

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
2SK3060 NEC-2SK3060 Datasheet
99Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3060 ISC-2SK3060 Datasheet
333Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK3060 RENESAS-2SK3060 Datasheet
249Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2000
logo
NEC
2SK3060-S NEC-2SK3060-S Datasheet
99Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3060-S ISC-2SK3060-S Datasheet
327Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - 2SK3064

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com