Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQAF46N15 Datasheet(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQAF46N15
Descripción Electrónicos  150V N - CHANNEL MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF46N15 Datasheet(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF46N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF46N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF46N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF46N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF46N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF46N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF46N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF46N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
 !     
       $ !  
   

% && '()'*+,-* *./Ω0+-)*+
% 1 2 3'4
% 12 )**4
%  
% )**5! 
% 6!!$ " 
% )7'°89 
  
    
    




+
 + 
)'*
+
6

2-/':4
&& '
(
2-)**:4
/& 7
(
6

; 
 
)&.
(
+
< + 
±/'
+
=
 ; (! =
 
>'*
?
6
(! 
 
&& '
(
=
,!(! =
 
)) &
?
!$
;@, !!$
 
> *
+$
;
;2-/':4
))&
A
"!/':
* 7>
A$:
 
,
''B)7'
:

8  
)$3 ' 
&**
:





,θ 
 , ? 

) &/
:A
 , ? ("

.*
:A
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










Número de pieza similar - FQAF46N15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF40N25 FAIRCHILD-FQAF40N25 Datasheet
779Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF40N25 ISC-FQAF40N25 Datasheet
421Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF44N08 FAIRCHILD-FQAF44N08 Datasheet
664Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF44N08 ISC-FQAF44N08 Datasheet
329Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF44N10 FAIRCHILD-FQAF44N10 Datasheet
573Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQAF46N15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com