Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


STE30NK90Z Datasheet(Hoja de datos) 8 Page - STMicroelectronics

No. de Pieza. STE30NK90Z
Descripción  N-CHANNEL 900V - 0.21Ω - 28A ISOTOP Zener-Protected SuperMESH™ MOSFET
Descarga  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo 

 
 8 page
background image
STE30NK90Z
8/10
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
11.8
12.2
0.466
0.480
B
8.9
9.1
0.350
0.358
C
1.95
2.05
0.076
0.080
D
0.75
0.85
0.029
0.033
E
12.6
12.8
0.496
0.503
F
25.15
25.5
0.990
1.003
G
31.5
31.7
1.240
1.248
H4
0.157
J
4.1
4.3
0.161
0.169
K
14.9
15.1
0.586
0.594
L
30.1
30.3
1.185
1.193
M
37.8
38.2
1.488
1.503
N4
0.157
O
7.8
8.2
0.307
0.322
B
O
N
J
K
L
M
A
C
G
ISOTOP MECHANICAL DATA




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
STB9NK90ZN-CHANNEL 900V - 1.1Ohm - 8A - TO-220/FP-D2PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP5NK100ZN-channel 1000V - 2.7Ω - 3.5A - TO-220/TO-220FP/TO-247 Zener-protected SuperMESH™ Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP9NK50ZN-CHANNEL 500V - 0.72ohm - 7.2A TO-220/TO-220FP/D2PAK Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STS1NK60ZN-CHANNEL 600V - 13W - 0.25A - SO-8 Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STY30NK90ZN-CHANNEL 900V - 0.21ohm - 26A Max247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STU8NC90ZN-CHANNEL 900V - 1.1ohm - 7.6A Max220/I-Max220 Zener-Protected PowerMESH™III MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STE70NM60N-CHANNEL 600V - 0.050W - 70A ISOTOP Zener-Protected MDmesh Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STB10NK60ZN-channel 600V - 0.65OHM - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH TM Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STB3NC90ZN-CHANNEL 900V - 3.2W - 3.5A D2PAK Zener-Protected PowerMESH™III MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STW12NK90ZN-CHANNEL 900V - 0.72 ohm - 11A TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl