Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CDC5D20 Datasheet(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

No. de pieza CDC5D20
Descripción Electrónicos  CDC5D20
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SUMIDA [Sumida Corporation]
Página de inicio  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDC5D20 Datasheet(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  CDC5D20 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDC5D20 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDC5D20 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation CDC5D20 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
仕 様 書
CDC5D20
2-2.電気的特性Ⅰ (リール
の場合)
2-3.電気的特性Ⅱ (箱梱包の場合)
※1 測定周波数
インダクタンス
at
100kHz
※2 (
)内は、標準値とする。
※3 定格電流は直流重畳特性に於て、インダクタンスが初期値より10%となる電流もしくは直流電流
を流した時のコイルの発熱が△t=40℃となる電流値の少ない方の値。(Ta=20℃を基準とする。)
NO.
部品番号
表示
インダクタンス
[以内]
※1
定格電流
(mA)
※3
D.C.R. (Ω)
[以下]
(at20℃) ※2
スミダ
コード
01
02
03
04
05
CDC5D2Ø-471KC
CDC5D2Ø-561KC
CDC5D2Ø-681KC
CDC5D2Ø-821KC
CDC5D2Ø-1Ø2KC
471
561
681
821
102
470μH±10%
560μH±10%
680μH±10%
820μH±10%
1.0mH±10%
140
125
115
105
100
5.8(4.5)
7.0(5.4)
8.6(6.6)
11.0(9.0)
13.0(10.0)
4786-0003
4786-0004
4786-0005
4786-0006
4786-0007
06
07
08
CDC5D2Ø-122KC
CDC5D2Ø-152KC
CDC5D2Ø-222KC
122
152
222
1.2mH±10%
1.5mH±10%
2.2mH±10%
90
70
65
15.0(11.0)
21.0(16.0)
27.0(21.0)
4786-0008
4786-0009
4786-0010
09
10
11
CDC5D2Ø-272KC
CDC5D2Ø-332KC
CDC5D2Ø-392KC
272
332
392
2.7mH±10%
3.3mH±10%
3.9mH±10%
55
50
45
36.0(28.0)
41.0(31.0)
50.0(38.0)
4786-0011
4786-0012
4786-0013
12
13
CDC5D2Ø-472KC
CDC5D2Ø-562KC
472
562
4.7mH±10%
5.6mH±10%
40
35
62.0(47.0)
74.0(57.0)
4786-0014
4786-0015
NO.
部品番号
表示
インダクタンス
[以内]
※1
定格電流
(mA)
※3
D.C.R. (Ω)
[以下]
(at20℃) ※2
スミダ
コード
14
15
16
17
18
CDC5D2Ø-471KB
CDC5D2Ø-561KB
CDC5D2Ø-681KB
CDC5D2Ø-821KB
CDC5D2Ø-1Ø2KB
471
561
681
821
102
470μH±10%
560μH±10%
680μH±10%
820μH±10%
1.0mH±10%
140
125
115
105
100
5.8(4.5)
7.0(5.4)
8.6(6.6)
11.0(9.0)
13.0(10.0)
4786-0016
4786-0017
4786-0018
4786-0019
4786-0020
19
20
21
CDC5D2Ø-122KB
CDC5D2Ø-152KB
CDC5D2Ø-222KB
122
152
222
1.2mH±10%
1.5mH±10%
2.2mH±10%
90
70
65
15.0(11.0)
21.0(16.0)
27.0(21.0)
4786-0021
4786-0022
4786-0023
22
23
24
CDC5D2Ø-272KB
CDC5D2Ø-332KB
CDC5D2Ø-392KB
272
332
392
2.7mH±10%
3.3mH±10%
3.9mH±10%
55
50
45
36.0(28.0)
41.0(31.0)
50.0(38.0)
4786-0024
4786-0025
4786-0026
25
26
CDC5D2Ø-472KB
CDC5D2Ø-562KB
472
562
4.7mH±10%
5.6mH±10%
40
35
62.0(47.0)
74.0(57.0)
4786-0027
4786-0028


Número de pieza similar - CDC5D20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sumida Corporation
CDC5D23B SUMIDA-CDC5D23B Datasheet
103Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDC5D23B SUMIDA-CDC5D23B Datasheet
51Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDC5D23BNP-100L SUMIDA-CDC5D23BNP-100L Datasheet
51Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDC5D23BNP-100LC SUMIDA-CDC5D23BNP-100LC Datasheet
263Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDC5D23BNP-101K SUMIDA-CDC5D23BNP-101K Datasheet
51Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com