Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CDC5D23B Datasheet(PDF) 1 Page - Sumida Corporation

No. de pieza CDC5D23B
Descripción Electrónicos  POWER INDUCTORS Type>
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SUMIDA [Sumida Corporation]
Página de inicio  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDC5D23B Datasheet(HTML) 1 Page - Sumida Corporation

  CDC5D23B Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDC5D23B Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
/ 概要
/ 開磁路タイプ
面実装タイプの小型インダクタです。
POWER INDUCTORS
<SMD Type>
OUTLINE
SMD type small size inductors.
UNSHIELDED TYPE
POWER INDUCTORS
<SMD Type>
CDC Series
6.0
2.8
0.8
2.5MAX.
6.0MAX.
1.5
4.6
0.05
1.0
2.0MAX.
CDC5D23B
( 2.2
µH - 270µH )
DIMENSIONS (mm)
CONSTRUCTION
LAND PATTERNS (mm)
外形寸法図
磁気構造図
推奨ランド寸法
CDC4D20
DIMENSIONS (mm)
CONSTRUCTION
LAND PATTERNS (mm)
外形寸法図
磁気構造図
推奨ランド寸法
( 100
µH - 4.7mH )
NEW
PROVISIONAL


Número de pieza similar - CDC5D23B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sumida Corporation
CDC5D23B SUMIDA-CDC5D23B Datasheet
51Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDC5D23BNP-100L SUMIDA-CDC5D23BNP-100L Datasheet
51Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDC5D23BNP-100LC SUMIDA-CDC5D23BNP-100LC Datasheet
263Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDC5D23BNP-101K SUMIDA-CDC5D23BNP-101K Datasheet
51Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDC5D23BNP-101KC SUMIDA-CDC5D23BNP-101KC Datasheet
263Kb / 5P
   SMD Power Inductor
More results

Descripción similar - CDC5D23B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sumida Corporation
CDEP105 SUMIDA-CDEP105 Datasheet
253Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDEP134 SUMIDA-CDEP134 Datasheet
249Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDRH4D14 SUMIDA-CDRH4D14 Datasheet
118Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH4D22 SUMIDA-CDRH4D22 Datasheet
238Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDRH8D38 SUMIDA-CDRH8D38 Datasheet
235Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDRH104R SUMIDA-CDRH104R Datasheet
236Kb / 3P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDRH124 SUMIDA-CDRH124 Datasheet
306Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CLS4D09 SUMIDA-CLS4D09 Datasheet
240Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CMD5D11 SUMIDA-CMD5D11 Datasheet
117Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CR10D37 SUMIDA-CR10D37 Datasheet
113Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDEP145 SUMIDA-CDEP145 Datasheet
113Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com