Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SM100F Datasheet(PDF) 3 Page - Semtech Corporation

No. de pieza SM100F
Descripción Electrónicos  RECTIFIER UP YO 10kV, 290mA, 300ns
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SEMTECH [Semtech Corporation]
Página de inicio  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SM100F Datasheet(HTML) 3 Page - Semtech Corporation

  SM100F Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SM100F Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SM100F Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


Número de pieza similar - SM100F

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SM100F NJSEMI-SM100F Datasheet
133Kb / 2P
   AXIAL LEADED HERMETICALLY SEALED HIGH VOLTAGE FAST RECTIFIER DIODE
More results

Descripción similar - SM100F

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Semtech Corporation
SM40 SEMTECH-SM40 Datasheet
151Kb / 3P
   RECTIFIER UP YO 10kV, 300mA, 2.5us
F40A SEMTECH-F40A Datasheet
121Kb / 3P
   RECTIFIER, up to 6kV, 100mA, 300ns
F50 SEMTECH-F50 Datasheet
123Kb / 3P
   RECTIFIER, up to 7.5kV, 180mA, 300ns
S15F SEMTECH-S15F Datasheet
121Kb / 3P
   RECTIFIER, up to 2.5kV, 500mA, 300ns
3PF8 SEMTECH-3PF8 Datasheet
157Kb / 4P
   RECTIFIER, up to 1kV, 3.25A, 300ns
logo
AIMTEC
AMEPR10-2629Z AIMTEC-AMEPR10-2629Z Datasheet
596Kb / 7P
   up to 290mA | AC-DC LED driver
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX40009EVKIT MAXIM-MAX40009EVKIT Datasheet
1Mb / 11P
   300ns Propagation Delay
Rev 1; 6/17
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
HVQL10MB100D GETEDZ-HVQL10MB100D Datasheet
471Kb / 1P
   1.0A 10kV--High Voltage Bridge Rectifier
HVQL10MB100G GETEDZ-HVQL10MB100G Datasheet
472Kb / 1P
   1.0A 10kV--High Voltage Bridge Rectifier
HVQL20MB100G GETEDZ-HVQL20MB100G Datasheet
472Kb / 1P
   2.0A 10kV--High Voltage Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com