Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
GS8170LW36AC-350I Datasheet(PDF) 2 Page - GSI Technology |
|
GS8170LW36AC-350I Datasheet(HTML) 2 Page - GSI Technology |
2 / 32 page GS8170LW36/72AC-350/333/300/250 Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.04 4/2005 2/32 © 2003, GSI Technology SigmaRAM Pinouts 256K x 72 Common I/O—Top View (Package C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A DQg DQg A E2 A ADV A E3 A DQb DQb B DQg DQg Bc Bg NC W A Bb Bf DQb DQb C DQg DQg Bh Bd NC (144M) E1 NC Be Ba DQb DQb D DQg DQg VSS NC NC MCL NC NC VSS DQb DQb E DQg DQc VDDQ VDDQ VDD VDD VDD VDDQ VDDQ DQf DQb F DQc DQc VSS VSS VSS ZQ VSS VSS VSS DQf DQf G DQc DQc VDDQ VDDQ VDD EP2 VDD VDDQ VDDQ DQf DQf H DQc DQc VSS VSS VSS EP3 VSS VSS VSS DQf DQf J DQc DQc VDDQ VDDQ VDD MCL VDD VDDQ VDDQ DQf DQf K CQ2 CQ2 CK NC VSS MCL VSS NC NC CQ1 CQ1 L DQh DQh VDDQ VDDQ VDD MCH VDD VDDQ VDDQ DQa DQa M DQh DQh VSS VSS VSS MCH VSS VSS VSS DQa DQa N DQh DQh VDDQ VDDQ VDD MCH VDD VDDQ VDDQ DQa DQa P DQh DQh VSS VSS VSS MCL VSS VSS VSS DQa DQa R DQd DQh VDDQ VDDQ VDD VDD VDD VDDQ VDDQ DQa DQe T DQd DQd VSS NC NC MCL NC NC VSS DQe DQe U DQd DQd NC A NC (72M) A NC (36M) A NC DQe DQe V DQd DQd A A A A1 A A A DQe DQe W DQd DQd TMS TDI A A0 A TDO TCK DQe DQe • 2002.06 11 x 19 Bump BGA—14 x 22 mm2 Body—1 mm Bump Pitch • Note: Users of CMOS I/O SigmaRAMs may wish to connect “NC, VREF” and the “NC, CK” pins to VREF (i.e., VDDQ/2) to allow alternate use of future HSTL I/O SigmaRAMs. |
Número de pieza similar - GS8170LW36AC-350I |
|
Descripción similar - GS8170LW36AC-350I |