Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

UP03312 Datasheet(PDF) 4 Page - Panasonic Semiconductor

No. de pieza UP03312
Descripción Electrónicos  Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1), Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

UP03312 Datasheet(HTML) 4 Page - Panasonic Semiconductor

  UP03312 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor UP03312 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor UP03312 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor UP03312 Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor UP03312 Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
UP03312
4
SJJ00299AED
Characteristics charts of Tr2
Cob  VCB
IO  VIN
VIN  IO
IC  VCE
VCE(sat)  IC
hFE  IC
0
−12
−2
−10
−4
−8
−6
Collector-emitter voltage V
CE (V)
0
−20
−40
−60
−120
−100
−80
−140
Ta
= 25°C
IB
= −1.0 mA
− 0.9 mA
− 0.8 mA
− 0.7 mA
− 0.6 mA
− 0.5 mA
− 0.4 mA
− 0.3 mA
− 0.2 mA
− 0.1 mA
− 0.01
− 0.1
− 0.1
−1
−10
−1
−10
−100
Collector current I
C (mA)
IC / IB
= 10
Ta = 85
°C
25
°C
−25°C
100
50
0
150
200
250
Collector current I
C (mA)
− 0.1
−1
−10
−100
−1000
VCE
= −10 V
Ta = 85
°C
25
°C
−25°C
Collector-base voltage V
CB (V)
1
0
10
−10
−20
−30
−40
f
= 1 MHz
Ta
= 25°C
− 0.01
− 0.5
− 0.1
−1
−10
−2.5
−1.5
−2.0
−1.0
Input voltage VIN (V)
VO =
−5 V
Ta = 25
°C
− 0.1
− 0.1
−1
−10
−100
−1
−10
−100
Output current I
O (mA)
VO
= − 0.2 V
Ta = 25
°C


Número de pieza similar - UP03312

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Panasonic Semiconductor
UP03383 PANASONIC-UP03383 Datasheet
113Kb / 5P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1)
UP03390 PANASONIC-UP03390 Datasheet
123Kb / 5P
   Silicon NPN epitaxial planar type
UP03396 PANASONIC-UP03396 Datasheet
130Kb / 5P
   Silicon NPN, PNP epitaxial planar type (Tr1,2)
UP03397 PANASONIC-UP03397 Datasheet
122Kb / 5P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1, Tr2)
More results

Descripción similar - UP03312

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Panasonic Semiconductor
XP03312 PANASONIC-XP03312_13 Datasheet
256Kb / 6P
   Silicon NPN epitaxial planar type Tr1 Silicon PNP epitaxial planar type Tr2
NP043A2 PANASONIC-NP043A2 Datasheet
109Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1) Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
DMG964010R PANASONIC-DMG964010R Datasheet
400Kb / 6P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1) Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
UP04314 PANASONIC-UP04314 Datasheet
113Kb / 5P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1) / Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
XP04654 PANASONIC-XP04654 Datasheet
110Kb / 5P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1), Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
DMG20402 PANASONIC-DMG20402 Datasheet
444Kb / 6P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1) Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
UP04601 PANASONIC-UP04601 Datasheet
117Kb / 5P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1) Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
DMG563H1 PANASONIC-DMG563H1 Datasheet
388Kb / 6P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1) Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
logo
Panasonic Battery Group
DMG963H10R PANASONICBATTERY-DMG963H10R Datasheet
402Kb / 6P
   Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1) Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
logo
Panasonic Semiconductor
NP0H3A3 PANASONIC-NP0H3A3 Datasheet
104Kb / 5P
   Silicon PNP epitaxial planar type (Tr1), Silicon NPN epitaxial planar type (Tr2)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com