Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.ES

X  

Preview PDF Download HTML

ZL50062 Datasheet(PDF) 7 Page - Zarlink Semiconductor Inc

No. de Pieza. ZL50062
Descripción  16K-Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance, Single Rate (2, 4, 8, or 16Mbps), and 64 Inputs and 64 Outputs
Descarga  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  ZARLINK [Zarlink Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.zarlink.com
Logo 

ZL50062 Datasheet(HTML) 7 Page - Zarlink Semiconductor Inc

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 68 page
background image
ZL50062/4
Data Sheet
List of Tables
7
Zarlink Semiconductor Inc.
Table 1 - Local and Backplane Output Enable Control Priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 2 - Variable Range for Input Streams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 3 - Variable Range for Output Streams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 5 - Local Connection Memory in Block Programming Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 6 - Backplane Connection Memory in Block Programming Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 4 - Local and Backplane Connection Memory Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 7 - Address Map for Data and Connection Memory Locations (A14 = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 8 - Local Data Memory (LDM) Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 9 - Backplane Data Memory (BDM) Bits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 10 - LCM Bits for Source-to-Local Switching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 11 - BCM Bits for Source-to-Backplane Switching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 12 - Address Map for Registers (A14 = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 13 - Control Register Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 14 - Block Programming Register Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 15 - Local Input Bit Delay Register (LIDRn) Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 16 - Local Input Bit Delay and Sampling Point Programming Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 17 - Backplane Input Bit Delay Register (BIDRn) Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 18 - Backplane Input Bit Delay and Sampling Point Programming Table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 19 - Local Output Advancement Register (LOAR) Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 20 - Local Output Advancement (LOAR) Programming Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 21 - Backplane Output Advancement Register (BOAR) Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 22 - Backplane Output Advancement (BOAR) Programming Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 23 - Memory BIST Register (MBISTR) Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 24 - Bit Rate Register (BRR) Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 25 - Device Identification Register (DIR) Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Datasheet Download




Enlace URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.ES
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn